công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP3990MF-0.8 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LP3990MF-0.8
Giải thích chi tiết về linh kiện  150mA Linear Voltage Regulator for Digital Applications
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LP3990MF-0.8 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LP3990MF-0.8 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LP3990MF-0.8 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LP3990MF-0.8 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LP3990MF-0.8 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LP3990MF-0.8 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) LP3990MF-0.8 Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LP3990MF-0.8 Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) LP3990MF-0.8 Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) LP3990MF-0.8 Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
Typical Performance Characteristics. Unless otherwise specified, C
IN = 1.0µF Ceramic, COUT =
0.47 µF Ceramic, V
IN =VOUT(NOM) + 1.0V, TA = 25˚C, VOUT(NOM) = 1.5V , Shutdown pin is tied to VIN. (Continued)
Enable Start-up Time
Enable Start-up Time
20076821
20076822
Load Transient
Noise Density
20076825
20076828
www.national.com
9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com