công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXFR120N20 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXFR120N20
Giải thích chi tiết về linh kiện  HiPerFETTM Power MOSFETs ISOPLUS247
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXFR120N20 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - IXYS Corporation

  IXFR120N20 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXFR120N20 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1 - 2
© 2000 IXYS All rights reserved
Symbol
Test Conditions
Maximum Ratings
V
DSS
T
J
= 25
°C to 150°C
200
V
V
DGR
T
J
= 25
°C to 150°C; R
GS = 1 MW
200
V
V
GS
Continuous
±20
V
V
GSM
Transient
±30
V
I
D25
T
C
= 25
°C (MOSFET chip capability)
105
A
I
D(RMS)
External lead (current limit)
76
A
I
DM
T
C
= 25
°C, Note 1
480
A
I
AR
T
C
= 25
°C
120
A
E
AR
T
C
= 25
°C60
mJ
E
AS
T
C
= 25
°C3
J
dv/dt
I
S
£ I
DM, di/dt £ 100 A/ms, VDD £ VDSS
5
V/ns
T
J
£ 150°C, R
G = 2 W
P
D
T
C
= 25
°C
400
W
T
J
-55 ... +150
°C
T
JM
150
°C
T
stg
-55 ... +150
°C
T
L
1.6 mm (0.063 in.) from case for 10 s
300
°C
V
ISOL
50/60 Hz, RMS
t = 1 min
2500
V~
Weight
5g
Symbol
Test Conditions
Characteristic Values
(T
J = 25°C, unless otherwise specified)
min.
typ.
max.
V
DSS
V
GS = 0 V, ID = 3mA
200
V
V
GS(th)
V
DS = VGS, ID = 8mA
2.0
4.0 V
I
GSS
V
GS
=
±20 V, V
DS = 0
±100 nA
I
DSS
V
DS
= V
DSS
T
J
= 25
°C
100
mA
V
GS = 0 V
T
J = 125°C2 mA
R
DS(on)
V
GS = 10 V, ID = 60A
17 m
W
Note 2
Single MOSFET Die
98586A (11/99)
ISOPLUS 247TM
G
D
Advanced Technical Information
HiPerFETTM Power MOSFETs
ISOPLUS247TM
(Electrically Isolated Back Surface)
Features
• Silicon chip on Direct-Copper-Bond
substrate
- High power dissipation
- Isolated mounting surface
- 2500V electrical isolation
• Low drain to tab capacitance(<25pF)
• Low R
DS (on) HDMOS
TM process
• Rugged polysilicon gate cell structure
• Unclamped Inductive Switching (UIS)
rated
• Fast intrinsic Rectifier
Applications
• DC-DC converters
• Battery chargers
• Switched-mode and resonant-mode
power supplies
• DC choppers
• AC motor control
Advantages
• Easy assembly
• Space savings
• High power density
• Low noise to ground
G = Gate
D = Drain
S = Source
* Patent pending
Isolated back surface*
IXFR 120N20
V
DSS
= 200
V
I
D25
= 105
A
R
DS(on) =
17 m
W
t
rr £ 250 ns
E153432
IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.


Số phần tương tự - IXFR120N20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXFR120N20 IXYS-IXFR120N20 Datasheet
180Kb / 3P
Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IXFR120N20 ISC-IXFR120N20 Datasheet
372Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
IXYS Corporation
IXFR120N20 IXYS-IXFR120N20_13 Datasheet
180Kb / 3P
Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - IXFR120N20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXFR44N60 IXYS-IXFR44N60 Datasheet
34Kb / 2P
HiPerFETTM Power MOSFETs ISOPLUS247
IXFH80N085 IXYS-IXFH80N085 Datasheet
54Kb / 2P
HiPerFETTM Power MOSFETs
IXFK27N80 IXYS-IXFK27N80 Datasheet
162Kb / 4P
HiPerFETTM Power MOSFETs
IXFR180N06 IXYS-IXFR180N06 Datasheet
82Kb / 2P
HiPerFETTM Power MOSFETs
IXFR30N50 IXYS-IXFR30N50 Datasheet
92Kb / 4P
HiPerFET Power MOSFETs ISOPLUS247
IXFH70N15 IXYS-IXFH70N15 Datasheet
55Kb / 2P
HiPerFETTM Power MOSFETs
IXFR26N60Q IXYS-IXFR26N60Q Datasheet
37Kb / 2P
HiPerFETTM Power MOSFETs ISOPLUS247 Q-CLASS
IXFK24N100 IXYS-IXFK24N100_07 Datasheet
137Kb / 4P
HiPerFETTM Power MOSFETs
IXFG55N50 IXYS-IXFG55N50 Datasheet
100Kb / 2P
HiPerFET Power MOSFETs ISOPLUS247
IXFR180N07 IXYS-IXFR180N07 Datasheet
37Kb / 2P
HiPerFET Power MOSFETs ISOPLUS247
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com