công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F310 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fox Electronics

tên linh kiện F310
Giải thích chi tiết về linh kiện  HCMOS 3.2x2.5mm 1.8V SMD Oscillator
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FOX [Fox Electronics]
Trang chủ  http://www.foxonline.com
Logo FOX - Fox Electronics

F310 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fox Electronics

  F310 Datasheet HTML 1Page - Fox Electronics F310 Datasheet HTML 2Page - Fox Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
23
FOXElectronics 5570 Enterprise Parkway Fort Myers, Florida 33905 USA +1.239.693.0099 FAX +1.239.693.1554 www.foxonline.com
EMEA Tel: +44 .1283.568153 | Canada +1.888.438.2369 | Asia Hong Kong Tel: +852.2854.4285 | Japan Tel: +81.3.3374.2079
© 2013 FOX ELECTRONICS | An Integrated Device Technology, Inc. company | ISO9001:2008 Certified
HcMoS 3.2x2.5mm 1.8V SMD oscillator
Rev. 5/2/2013
RoHS compliant / Pb Free
http://www.foxonline.com/need_a_sample.htm
Model: F310 Series
HcMoS 3.2x2.5mm 1.8V SMD oscillator
Rev. 5/2/2013
RoHS compliant / Pb Free
http://www.foxonline.com/need_a_sample.htm
Model: F310 Series
Page 1 of 2
• TAPE SPEciFicATionS (millimeters)
MoDEl
F310 Series
A
∅
1.5
b
4.0
c
4.0
D
3.5
E
8.0
F
1.4
STD Reel QTY
2,000
• REEl SPEciFicATionS (millimeters)
G
2.0
H
∅
13
i
∅
21
J
∅
60
K
∅
180
l
9.0
M
1.2
MoDEl
F310 Series



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com