| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD8067ART-R2 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD8067ART-R2 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Analog Devices |
|
14 / 24 page ![]() AD8067 5 2 3 1 4 AD8067 110 Ω 1k Ω VOUT –VEE +VCC 10 µF 0.1 µF 10 µF 0.1 µF 1k Ω 1k Ω + + 110 Ω VIN Figure 37. CMRR Test Circuit 5 2 3 1 4 AD8067 110 Ω 1k Ω VOUT –VEE +VCC VIN 10 µF 0.1 µF 100 Ω 1k Ω + Figure 38. Positive PSRR Test Circuit 5 2 3 1 4 AD8067 110 Ω –VEE +VCC 10 µF 0.1 µF 10 µF 0.1 µF NETWORK ANALYZER 1k Ω + + 100 Ω VOUT Figure 39. Output Impedance Test Circuit Rev. 0 | Page 14 of 24 |