| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD7485 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - AMIC Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD7485 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - AMIC Technology |
|
13 / 16 page ![]() REV. 0 AD7485 –13– D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 t7 t1 t5 t3 t2 t4 t11 t10 t9 t8 t6 CONVST MCLK SCO SDO Figure 13. Serial Mode 1 (SMODE = 0) Read Cycle CONVST MCLK SCO SDO TFS D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 t7 t14 t15 t17 t18 t16 t10 t9 t6 t1 t5 t2 t12 t13 Figure 14. Serial Mode 2 (SMODE = 1) Read Cycle MCLK SCO t21 t19 t20 t1 t5 t6 Figure 15. Serial Clock Timing |