công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMGP-6445 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện AMGP-6445
Giải thích chi tiết về linh kiện  ESD protection all ports above 50 V MM and 250 V HBM
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

AMGP-6445 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  AMGP-6445 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMGP-6445 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMGP-6445 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMGP-6445 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMGP-6445 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMGP-6445 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMGP-6445 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMGP-6445 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED AMGP-6445 Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
5
Figure 1. S21(dB) Frequency Sweep
Figure 3. S22(dB) Frequency sweep
Selected performance plots
Figure 4. S12(dB) Frequency Sweep
Figure 5. P-1(dBm) Frequency Sweep
Figure 6. OIP3(dBm) Frequency Sweep at Po=18dBm/tone
Figure 2. S11(dB) Frequency Sweep
-5
-25
0
0
5
10
15
20
25
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Frequency [GHz]
-20
-15
-10
-5
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Frequency [GHz]
-25
-20
-15
-10
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Frequency [GHz]
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Frequency [GHz]
25
26
27
28
29
30
38
39
40
41
42
43
44
Frequency [GHz]
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
38
39
40
41
42
43
44
Frequency [GHz]
-35
-33
-31
-29
-27
-25
-23
-21
-19
-17
-15
OIP3 [dBm]
IM3 [dBc]
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com