công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMF100 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LMF100
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Performance Dual Switched Capacitor Filter
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LMF100 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LMF100 Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) LMF100 Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) LMF100 Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) LMF100 Datasheet HTML 14Page - National Semiconductor (TI) LMF100 Datasheet HTML 15Page - National Semiconductor (TI) LMF100 Datasheet HTML 16Page - National Semiconductor (TI) LMF100 Datasheet HTML 17Page - National Semiconductor (TI) LMF100 Datasheet HTML 18Page - National Semiconductor (TI) LMF100 Datasheet HTML 19Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 28 page
background image
2.0 Modes of Operation (Continued)
MODE 3: Highpass, Bandpass, Lowpass Outputs
(See
Figure 11)
MODE 3a: HP, BP, LP and Notch with External Op Amp
(See
Figure 12)
DS005645-5
*In Mode 3, the feedback loop is closed around the input summing amplifier; the finite GBW product of this op amp causes a slight Q enhancement. If this is a
problem, connect a small capacitor (10 pF−100 pF) across R4 to provide some phase lead.
FIGURE 11. MODE 3
www.national.com
15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com