công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLHG6405-ASZ bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện TLHG6405-ASZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small mechanical tolerances
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TLHG6405-ASZ bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  TLHG6405-ASZ Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TLHG6405-ASZ Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TLHG6405-ASZ Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TLHG6405-ASZ Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TLHG6405-ASZ Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TLHG6405-ASZ Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TLHG6405-ASZ Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix TLHG6405-ASZ Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
TLHR640., TLHY640., TLHG640.
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 2.0, 16-Mar-15
2
Document Number: 83219
For technical questions, contact: LED@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Note
(1) In one packing unit IVmin./IVmax.
≤ 0.5
Note
(1) In one packing unit IVmin./IVmax.
≤ 0.5
Note
(1) In one packing unit IVmin./IVmax.
≤ 0.5
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
TLHR640., TLHY640., TLHG640.
PARAMETER
TEST CONDITION
SYMBOL
VALUE
UNIT
Reverse voltage
VR
6V
DC forward current
Tamb
≤ 65 °C
IF
30
mA
Surge forward current
tp
≤ 10 μs
IFSM
1A
Power dissipation
Tamb
≤ 65 °C
PV
100
mW
Junction temperature
Tj
100
°C
Operating temperature range
Tamb
-40 to +100
°C
Storage temperature range
Tstg
-55 to +100
°C
Soldering temperature
t
≤ 5 s, 2 mm from body
Tsd
260
°C
Thermal resistance junction/ambient
RthJA
350
K/W
OPTICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
TLHR640., RED
PARAMETER
TEST CONDITION
PART
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Luminous intensity (1)
IF = 10 mA
TLHR6400
IV
1.6
10
-
mcd
TLHR6401
IV
412
-
mcd
TLHR6405
IV
6.3
14
-
mcd
Dominant wavelength
IF = 10 mA
λd
612
-
625
nm
Peak wavelength
IF = 10 mA
λp
-
635
-
nm
Angle of half intensity
IF = 10 mA
ϕ
-± 30
-
deg
Forward voltage
IF = 20 mA
VF
-2
3
V
Reverse voltage
IR = 10 μA
VR
615
-
V
Junction capacitance
VR = 0 V, f = 1 MHz
Cj
-50
-
pF
OPTICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
TLHY640., YELLOW
PARAMETER
TEST CONDITION
PART
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Luminous intensity (1)
IF = 10 mA
TLHY6400
IV
1.6
10
-
mcd
TLHY6401
IV
412
-
mcd
TLHY6405
IV
6.3
14
-
mcd
Dominant wavelength
IF = 10 mA
λd
581
-
594
nm
Peak wavelength
IF = 10 mA
λp
-
585
-
nm
Angle of half intensity
IF = 10 mA
ϕ
-± 30
-
deg
Forward voltage
IF = 20 mA
VF
-2.4
3
V
Reverse voltage
IR = 10 μA
VR
615
-
V
Junction capacitance
VR = 0 V, f = 1 MHz
Cj
-50
-
pF
OPTICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
TLHG640., GREEN
PARAMETER
TEST CONDITION
PART
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Luminous intensity (1)
IF = 10 mA
TLHG6400
IV
1.6
10
-
mcd
TLHG6401
IV
412
-
mcd
TLHG6405
IV
6.3
15
-
mcd
Dominant wavelength
IF = 10 mA
λd
562
-
575
nm
Peak wavelength
IF = 10 mA
λp
-
565
-
nm
Angle of half intensity
IF = 10 mA
ϕ
-± 30
-
deg
Forward voltage
IF = 20 mA
VF
-2.4
3
V
Reverse voltage
IR = 10 μA
VR
615
-
V
Junction capacitance
VR = 0 V, f = 1 MHz
Cj
-50
-
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com