| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ACT30AYT bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Active-Semi, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ACT30AYT bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Active-Semi, Inc |
|
9 / 10 page ![]() ACT30 Rev 5, 05-Jun-09 Active-Semi Innovative Power TM - 9 - www.active-semi.com Copyright © 2009 Active-Semi, Inc. ActiveSwitcher TM is a trademark of Active-Semi. PACKAGE OUTLINE TO-92 PACKAGE OUTLINE AND DIMENSIONS (AMMO TAPE PACKING) SYMBOL DIMENSION IN MILIMETERS DIMENSION IN INCHES MIN MAX MIN MAX A 3.300 3.700 0.130 0.146 A1 1.100 1.400 0.043 0.055 b 0.380 0.550 0.015 0.022 c 0.360 0.510 0.014 0.020 D 4.400 4.700 0.173 0.185 D1 3.430 0.135 E 4.300 4.700 0.169 0.185 e 1.270 TYP 0.050 TYP e1 2.440 2.640 0.096 0.104 Φ 1.600 0.063 h 0.000 0.380 0.000 0.015 SYMBOL DIMENSION IN MILIMETERS DIMENSION IN INCHES MIN MAX MIN MAX ∆k -1.000 1.000 -0.039 0.039 F1, F2 2.200 2.800 0.087 0.110 H 19.00 21.00 0.748 0.827 H0 15.50 16.50 0.610 0.650 L1 2.500 0.098 P 12.40 13.00 0.488 0.512 ∆P -1.000 1.000 -0.039 0.039 P0 12.50 12.90 0.492 0.508 P1 3.550 4.150 0.140 0.163 P2 6.050 6.650 0.238 0.262 Q1 3.800 4.200 0.150 0.165 t1 0.350 0.450 0.014 0.018 t2 0.150 0.250 0.006 0.010 W 17.50 19.00 0.689 0.748 W0 5.500 6.500 0.217 0.256 W1 8.500 9.500 0.335 0.374 W2 1.000 0.039 P0 Q1 P ∆P P2 P1 F1 F2 ∆k D1 Φ D b e e1 |