công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C44HT6500F8SJ bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện C44HT6500F8SJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  C44U Series, 600 - 1,300 VDC, for DC Link
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

C44HT6500F8SJ bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Kemet Corporation

  C44HT6500F8SJ Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation C44HT6500F8SJ Datasheet HTML 2Page - Kemet Corporation C44HT6500F8SJ Datasheet HTML 3Page - Kemet Corporation C44HT6500F8SJ Datasheet HTML 4Page - Kemet Corporation C44HT6500F8SJ Datasheet HTML 5Page - Kemet Corporation C44HT6500F8SJ Datasheet HTML 6Page - Kemet Corporation C44HT6500F8SJ Datasheet HTML 7Page - Kemet Corporation C44HT6500F8SJ Datasheet HTML 8Page - Kemet Corporation C44HT6500F8SJ Datasheet HTML 9Page - Kemet Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 • 864-963-6300 • www.kemet.com
F3049_C44U_RADIAL • 9/20/2016
4
Aluminum Can Power Film Capacitors
C44U Series, 600 – 1,300 VDC, for DC Link
FIT Group A – Heavy Duty
Test Method
Test voltage between terminals
1.5 x V
NDC for 10 seconds or 1.65 VNDC for 2 seconds at 25°C
Test voltage between terminals
and case
3.2 kVAC 50 Hz for 2 seconds
Damp Heat
IEC 60068–2–78
Change of temperature
IEC 60068–2–14
Lifetime Expectancy/Failure Quota Graphs
FIT Group B – Standard Duty
Lifetime Curve Group B – Standard Duty
Lifetime Curve Group A – Heavy Duty
Notes:
T
HS = TAMB + ΔT
ΔT = ESR * I
rms
2
* Rth
I
rms should be limited to values granting ΔT ≤ 45°C
1
10
100
1,000
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
U/UNDC
FIT @ Hot Spot Temperatures
90
85
70
<55
Hot Spot
Temperature °C
1
10
100
1,000
10,000
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
U/UNDC
FIT @ Hot Spot Temperatures
85
70
60
<50
Hot Spot
Temperature °C
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
10
100
1,000
10,000
100,000
1,000,000
<50
60
70
85
Lifetime curve C44U series
Hot Spot
Temperature °C
Lifetime Expectancy [h]
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
10
100
1,000
10,000
100,000
1,000,000
<55
70
85
90
Lifetime curve C44U series
Hot Spot
Temperature °C
Lifetime Expectancy [h]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com