công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SIP32451 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SIP32451
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low logic control with hysteresis
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIP32451 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Vishay Siliconix

Back Button SIP32451 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SIP32451 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SIP32451 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIP32451 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SIP32451 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SIP32451 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SIP32451 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SIP32451 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix SIP32451 Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
www.vishay.com
10
Document Number: 63315
S12-2345-Rev. D, 8-Oct-12
Vishay Siliconix
SiP32451, SiP32452, SiP32453
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
For technical questions, contact: powerictechsupport@vishay.com
PACKAGE OUTLINE
WCSP4: 4 Bumps (2 x 2, 0.4 mm Pitch, 208 µm Bump Height, 0.8 mm x 0.8 mm Die Size)
Notes:
1. Laser mark on the backside surface of die.
2. Bumps are SAC396.
3. 0.050 max. coplanarity.
Vishay Siliconix maintains worldwide manufacturing capability. Products may be manufactured at one of several qualified locations. Reliability data for Silicon
Technology and Package Reliability represent a composite of all qualified locations. For related documents such as package/tape drawings, part marking, and
reliability data, see www.vishay.com/ppg?63315
Dimension
MILLIMETERS
INCHES
Min.
Nom.
MAX.
Min.
Nom.
MAX.
A
0.515
0.530
0.545
0.0202
0.0208
0.0214
A1
0.208
0.0081
b
0.250
0.260
0.270
0.0098
0.0102
0.0106
e
0.400
0.0157
D
0.720
0.760
0.800
0.0182
0.0193
0.0203
4 x Ø b
Bump Note 2
A
B
Index-Bump A1
W
B
A
12
1
2
A
B
Mark on backside of die
e
D
Recommended Land Pattern
All dimensions in millimeters
0.4
0.4
4 x Ø 0.150 to 0.200
Solder mask dia.
- Pad diameter + 0.1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com