công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC073AID bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLC073AID
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAMILY OF WIDE BAND WIDTH HIGH OUTPUT DRIVE SINGLE SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC073AID bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Texas Instruments

Back Button TLC073AID Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TLC073AID Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TLC073AID Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TLC073AID Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TLC073AID Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TLC073AID Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TLC073AID Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TLC073AID Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TLC073AID Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 51 page
background image
TLC070, TLC071, TLC072, TLC073, TLC074, TLC075, TLC07xA
FAMILY OF WIDEBANDWIDTH HIGHOUTPUT DRIVE SINGLE SUPPLY
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS219D − JUNE 1999 − REVISED FEBRUARY 2004
15
WWW.TI.COM
POST OFFICE BOX 1443
• HOUSTON, TEXAS 77251−1443
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 25
0
5
10
15
20
25
−55 −35 −15
5
25
45
65
85 105 125
SLEW RATE
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
TA - Free-Air Temperature - °C
VDD = 5 V
RL = 600 Ω and 10 kΩ
CL = 50 pF
AV = 1
Slew Rate +
Slew Rate −
Figure 26
0
5
10
15
20
25
−55 −35 −15
5
25
45
65
85 105 125
SLEW RATE
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
TA - Free-Air Temperature - °C
VDD = 12 V
RL = 600 Ω and 10 kΩ
CL = 50 pF
AV = 1
Slew Rate +
Slew Rate −
Figure 27
TOTAL HARMONIC DISTORTION
PLUS NOISE
vs
FREQUENCY
0.001
100
1k
0.01
0.1
10k
100k
f − Frequency − Hz
VDD = 5 V
RL = 10 kΩ
VO(PP) = 2 V
AV = 100
AV = 10
AV = 1
1
Figure 28
TOTAL HARMONIC DISTORTION
PLUS NOISE
vs
FREQUENCY
0.001
100
1k
0.01
0.1
10k
100k
f − Frequency − Hz
AV = 100
VDD = 12 V
RL = 10 kΩ
VO(PP) = 12 V
AV = 10
AV = 1
Figure 29
TOTAL HARMONIC DISTORTION
PLUS NOISE
vs
PEAK-TO-PEAK OUTPUT VOLTAGE
0.0001
0.25
0.75
0.01
0.1
1.25 1.75
VO(PP) − Peak-to-Peak Output Voltage − V
2.25
2.75
3.25 3.75
0.001
1
10
VDD = 5 V
AV = 1
f = 1 kHz
RL = 250 Ω
RL = 600 Ω
RL = 10 kΩ
Figure 30
TOTAL HARMONIC DISTORTION
PLUS NOISE
vs
PEAK-TO-PEAK OUTPUT VOLTAGE
0.0001
0.5
2.5
0.01
0.1
4.5
6.5
VO(PP) − Peak-to-Peak Output Voltage − V
8.5
10.5
0.001
1
10
VDD = 12 V
AV = 1
f = 1 kHz
RL = 250 Ω
RL = 600 Ω
RL = 10 kΩ
Figure 31
t − Time −
µs
0
0.2 0.4 0.6 0.8
1
1.2
LARGE SIGNAL FOLLOWER
PULSE RESPONSE
1.4 1.6 1.8
2
VI (1 V/Div)
VO (500 mV/Div)
VDD = 5 V
RL = 600 Ω
and 10 k
Ω
CL = 8 pF
TA = 25°C
Figure 32
t − Time −
µs
0
0.2 0.4 0.6 0.8
1
1.2
LARGE SIGNAL FOLLOWER
PULSE RESPONSE
1.4 1.6 1.8
2
VI (5 V/Div)
VO (2 V/Div)
VDD = 12 V
RL = 600 Ω
and 10 k
Ω
CL = 8 pF
TA = 25°C
Figure 33
SMALL SIGNAL FOLLOWER PULSE
RESPONSE
0
0.1
0.3 0.4
t − Time −
µs
0.2
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10
VO(50mV/Div)
VI(100mV/Div)
VDD = 5 V and 12 V
RL = 600 Ω and 10 kΩ
CL = 8 pF
TA = 25°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com