công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE4271-2G bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện TLE4271-2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  5-V Low-Drop Fixed Voltage Regulator
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLE4271-2G bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Infineon Technologies AG

  TLE4271-2G Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG TLE4271-2G Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG TLE4271-2G Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG TLE4271-2G Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG TLE4271-2G Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG TLE4271-2G Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG TLE4271-2G Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG TLE4271-2G Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG TLE4271-2G Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 23 page
background image
P-TO220-7-11
P-TO263-7-1
P-TO220-7-12
5-V Low-Drop Fixed Voltage Regulator
TLE 4271-2
Data Sheet Rev. 2.4
1
2001-04-04
Features
• Output voltage tolerance
≤ ± 2%
• Low-drop voltage
• Integrated overtemperature protection
• Reverse polarity protection
• Input voltage up to 42 V
• Overvoltage protection up to 65 V (
≤ 400 ms)
• Short-circuit proof
• Suitable for use in automotive electronics
• Wide temperature range
• Adjustable reset and watchdog time
Functional Description
The TLE 4271-2 is functional and electrical identical to
the TLE 4271.
The device is a 5-V low-drop fixed-voltage regulator.
The maximum input voltage is 42 V (65 V,
≤ 400 ms).
Up to an input voltage of 26 V and for an output current
up to 550 mA it regulates the output voltage within a
Type
Ordering Code
Package
TLE 4271-2
Q67000-A9446
P-TO220-7-11
TLE 4271-2 S
Q67000-A9448
P-TO220-7-12
TLE 4271-2 G
Q67006-A9447
P-TO263-7-1
2 % accuracy. The short circuit protection limits the output current of more than 650 mA.
The IC can be switched off via the inhibit input. An integrated watchdog monitors the
connected controller. The device incorporates overvoltage protection and temperature
protection that disables the circuit at overtemperature.


Số phần tương tự - TLE4271-2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
TLE4271-2G INFINEON-TLE4271-2G Datasheet
366Kb / 23P
5-V Low Drop Fixed Voltage Regulator Output voltage tolerance ??짹2%
Rev. 2.7, 2007-06-25
More results

Mô tả tương tự - TLE4271-2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
TLE4279 SIEMENS-TLE4279 Datasheet
242Kb / 19P
5-V Low-Drop Fixed Voltage Regulator
logo
Infineon Technologies A...
TLE4299 INFINEON-TLE4299 Datasheet
356Kb / 22P
5-V Low-Drop Fixed Voltage Regulator
Rev. 1.0 2002-01-17
TLE4278G INFINEON-TLE4278G Datasheet
564Kb / 19P
5-V Low Drop Fixed Voltage Regulator
Rev. 1.3, 2005-04-29
TLE4299 INFINEON-TLE4299_04 Datasheet
374Kb / 22P
5-V Low Drop Fixed Voltage Regulator
Rev. 1.1, 2004-01-01
TLE4264 INFINEON-TLE4264 Datasheet
83Kb / 10P
5-V Low-Drop Fixed-Voltage Regulator
Rev. 2.1 2000-10-10
logo
IK Semicon Co., Ltd
ILE4264G IKSEMICON-ILE4264G Datasheet
279Kb / 6P
5-V Low-Drop Fixed-Voltage Regulator
ILE4268 IKSEMICON-ILE4268 Datasheet
228Kb / 8P
5-V Low-Drop Fixed Voltage Regulator
logo
Infineon Technologies A...
TLE4275 INFINEON-TLE4275_07 Datasheet
228Kb / 17P
5-V Low Drop Fixed Voltage Regulator 5-V Low Drop Fixed Voltage Regulator
Rev. 1.7, 2007-02-19
logo
IK Semicon Co., Ltd
ILE4268 IKSEMICON-ILE4268_11 Datasheet
153Kb / 8P
5-V Low-Drop Fixed Voltage Regulator
ILE4271-2 IKSEMICON-ILE4271-2_11 Datasheet
183Kb / 9P
5-V LOW-DROP FIXED VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com