công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F211AF104K063C bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện F211AF104K063C
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMR Series Metallized Polyphenylene Sulfide Film, 150C, 5.0 ??27.5 mm Lead Spacing, 50 ??400 VDC
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

F211AF104K063C bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Kemet Corporation

Back Button F211AF104K063C Datasheet HTML 2Page - Kemet Corporation F211AF104K063C Datasheet HTML 3Page - Kemet Corporation F211AF104K063C Datasheet HTML 4Page - Kemet Corporation F211AF104K063C Datasheet HTML 5Page - Kemet Corporation F211AF104K063C Datasheet HTML 6Page - Kemet Corporation F211AF104K063C Datasheet HTML 7Page - Kemet Corporation F211AF104K063C Datasheet HTML 8Page - Kemet Corporation F211AF104K063C Datasheet HTML 9Page - Kemet Corporation F211AF104K063C Datasheet HTML 10Page - Kemet Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 25 page
background image
© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 • 864-963-6300 • www.kemet.com
F3072_SMR • 9/28/2016
6
Film Capacitors – General Purpose, Pulse and DC Transient Suppression
SMR Series Metallized Polyphenylene Sulfide Film, +150°C, 5.0 – 27.5 mm Lead Spacing, 50 – 400 VDC
Derating of V
rms vs. Frequency, +100°C Ambient Temperature & 20°C Internal Heating,
Typical Values



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com