công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI3C3305U bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Pericom Semiconductor Corporation

tên linh kiện PI3C3305U
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5V/3.3V, High Bandwidth, Hot Insertion, 2-Bit, 2-Port Bus Switch w/ Individual Enables
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PI3C3305U bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Pericom Semiconductor Corporation

  PI3C3305U Datasheet HTML 1Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3C3305U Datasheet HTML 2Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3C3305U Datasheet HTML 3Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3C3305U Datasheet HTML 4Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3C3305U Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation PI3C3305U Datasheet HTML 6Page - Pericom Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
4
PS8417E
09/07/04
PI3C3305/PI3C3306
2.5V/3.3V, High Bandwidth, Hot Insertion,
2-Bit, 2-Port Bus Switch with Individual Enables
4.0
2.0
0.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
VIN, (V)
VCC = 3.3V
3.1V
2.9V
2.7V
2.5V
2.3V
3.6V
3.8V
3.4V
3.2V
3.0V
2.8V
Output Voltage vs. Input Voltage over Various Supply Voltages
Output Voltage vs. Input Voltage over Various Supply Voltages
Application Information
Logic Inputs
The logic control inpus can be driven up to +3.6V regardless of the supply voltage. For example, given a +3.3V supply, IN may be
driven LOW to 0V and HIGH to 3.6V. Driving IN Rail-toRail minimizes power consumption.
Power-Supply Sequencing
Proper power-supply sequencing is advised for all CMOS devices. It is recommended to always apply VCC before applying signals to
the input/output or control pins.
Rail-to-Rail is a registered trademark of Nippon Motorola, Ltd



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com