công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCA9512D bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCA9512D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Level shifting hot swappable I2C and SMBus buffer
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PCA9512D bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  PCA9512D Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors PCA9512D Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors PCA9512D Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PCA9512D Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PCA9512D Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PCA9512D Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PCA9512D Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PCA9512D Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PCA9512D Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
Philips Semiconductors
Product data sheet
PCA9512
Level shifting hot swappable I2C and SMBus buffer
2004 Oct 05
3
TYPICAL APPLICATION
SCLOUT
SDAOUT
R2
10 k
Ω
R1
10 k
Ω
C2
0.01
µF
PCA9512
SCLIN
SDAIN
VCC
5 V
ACC
GND
SW02068
R3
10 k
Ω
C1
0.01
µF
R4
10 k
Ω
C3*
0.01
µF
C4*
0.01
µF
C5*
0.01
µF
C6*
0.01
µF
SCL
SDA
CARD_SCL
CARD_SDA
VCC
VCC2
CARD_VCC 3 V
* CAPACITORS NOT REQUIRED IF BUS IS SUFFICIENTLY LOADED
R5
10 k
Ω
Figure 2. Typical application
BLOCK DIAGRAM
2
SCLOUT
0.5 pF
RD
S
QB
UVLO
20 pF
STOP BIT AND
BUS IDLE
95
µs
DELAY
0.5
µA
UVLO
0.55VCC/
0.45VCC
2 mA
SLEW RATE
DETECTOR
BACKPLANE-TO-CARD
CONNECTION
2 mA
SLEW RATE
DETECTOR
3
SCLIN
CONNECT
4
GND
SW02069
100 k
Ω
RCH4
100 k
Ω
RCH3
100 k
Ω
RCH2
100 k
Ω
RCH1
CONNECT
7
SDAOUT
CONNECT
2 mA
SLEW RATE
DETECTOR
BACKPLANE-TO-CARD
CONNECTION
2 mA
SLEW RATE
DETECTOR
CONNECT
6
SDAIN
1 VOLT
PRECHARGE
8
VCC
CONNECT
1
VCC2
ACC
ACC
5
ACC
CONNECT
CONNECT
0.55VCC/
0.45VCC
Figure 3. Block diagram.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com