công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A3141LLT bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Allegro MicroSystems

tên linh kiện A3141LLT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SENSITIVE HALL-EFFECT SWITCHES FOR HIGH-TEMPERATURE OPERATION
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
Trang chủ  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems

A3141LLT bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Allegro MicroSystems

  A3141LLT Datasheet HTML 1Page - Allegro MicroSystems A3141LLT Datasheet HTML 2Page - Allegro MicroSystems A3141LLT Datasheet HTML 3Page - Allegro MicroSystems A3141LLT Datasheet HTML 4Page - Allegro MicroSystems A3141LLT Datasheet HTML 5Page - Allegro MicroSystems A3141LLT Datasheet HTML 6Page - Allegro MicroSystems A3141LLT Datasheet HTML 7Page - Allegro MicroSystems A3141LLT Datasheet HTML 8Page - Allegro MicroSystems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
3141 THRU 3144
SENSITIVE
HALL-EFFECT SWITCHES
FOR HIGH-TEMP. OPERATION
www.allegromicro.com
SUPPLY CURRENT
SUPPLY CURRENT
10
15
20
25
SUPPLY VOLTAGE IN VOLTS
0
Dwg. GH-041-1
5
0
2.0
4.0
6.0
8.0
10
B
≥ B
OP
B
≤ B
RP
T
= +25
°C
A
0
25
50
75
100
AMBIENT TEMPERATURE IN
°°°°C
-50
Dwg. GH-039-1
125
-25
V
= 8 V
CC
7.0
6.0
5.0
4.0
150
B
≤ B
RP
B
≥ B
OP
TYPICAL OPERATING CHARACTERISTICS
A3142– SWITCH POINTS
OUTPUT SATURATION VOLTAGE
0
25
50
75
100
300
0
AMBIENT TEMPERATURE IN
°°°°C
200
100
-50
Dwg. GH-040-1
150
-25
125
I
= 20 mA
V
= 4.5–24 V
OUT
CC
0
50
100
AMBIENT TEMPERATURE IN
°°°°C
-50
Dwg. GH-044
300
400
200
100
OPERATE POINT
RELEASE POINT
V
= 8 V
CC
150
0
-25
25
75
125
* Complete part number includes a suffix denoting operating temperature range (E- or L-) and package type ( -LT, -U, or -UA).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com