công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TX32CC0800LEDBXSL-PF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Advanced Crystal Technology

tên linh kiện TX32CC0800LEDBXSL-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  TCXO/VC-TCXO, 3.2 x 2.5mm, HCMOS/TTL
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ACT [Advanced Crystal Technology]
Trang chủ  http://www.actcrystals.com
Logo ACT - Advanced Crystal Technology

TX32CC0800LEDBXSL-PF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Advanced Crystal Technology

  TX32CC0800LEDBXSL-PF Datasheet HTML 1Page - Advanced Crystal Technology TX32CC0800LEDBXSL-PF Datasheet HTML 2Page - Advanced Crystal Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
(V)TX32CC Series
From ±0.5ppm stability over 0°C to 50°C 
ESD sensitive device
Moisture sensitive level (MSL)‐1 
                                   Parameters                                                                                      Specification                                                                        Remarks
 Frequency range 
F_nom  8.192MHz ~ 40.0MHz
 
 Supply voltage
Vcc   2.5V, 3.0V, 3.3V, 5.0V
 
 Initial frequency tolerance  
F_tol  ±2.0ppm  at +25°C±2°C
 Frequency stability 
 vs Temperature
F_stb  ±0.5ppm ~ ±3.0ppm
 Table 1
 vs Load
F_load  ±0.3ppm max.  ±10% load condition change
 vs Voltage
F_Vcc  ±0.3ppm max.  ±5% input voltage change
 vs Aging
F_age  ±1.0ppm/year max.
 at +25°C
 vs Reflow
 ±1.0ppm/year max.
 1 reflow and measured after 24hrs
 Operating temperature range (°C)
Topr  0°C ~ +50°C to ‐40°C ~ +85°C
 Table 1
 Storage temperature (°C)
Tstg  ‐55°C ~ +125°C
 Output Wave Form
  HCMOS/TTL
 Output voltage high
Voh   90% Vcc min. 
 Output voltage low
Vol  10% Vcc max. 
 Output load
 15pF
 Current consumption
Icc   6mA max.                          
 Over operating temperature range
 Rise and fall time
Tr, Tf  10ns max.  20% to 80% of wave form. 
 Duty cycle
SYM  45%/55%, 40%/60%
 Measured at 50% Vcc.
 Start‐up time
T_str  5.0m sec (typ.), 10.0m sec. (Max.)
 Reach 90% amplitude at +25°C±2°C
 VC‐TCXO option only
 Control voltage
 Vc  1.5V ± 1.0V
 for all supply voltages
 Frequency tuning (ppm)
 ±5.0ppm min. 
 Linearity/Slope polarity
 ±10.0% max/Positive slope
 Positive voltage for positive frequency  shift 
 Input impedance  50.0MΩ min
 Modulation bandwidth  20.0kHz min
 Table 1 Frequency Stability vs Temperature
 Temp. (°C)
 Stability in ppm
±0.5
±1.0
±1.5
±2.0
±2.5
±3.0
   0°C to 50°C 
√
√
√√√√
‐10°C to 60°C 
Enq.
√
√√√√
‐20°C to 70°C 
X
√
√√√√
‐30°C to 75°C 
X
√
√√√√
‐30°C to 85°C 
X
√
√√√√
‐40°C to 85°C 
XEnq.
√√√√
Pad 1 : Control voltage (VCTCXO). No connection(TCXO)
Pad 2 : Ground
Pad 3 : Output
Pad 4 : Supply Voltage
Advanced Crystal Technology (A wholly owned Acal BFi Company)
Tel: +44 (0) 118 978 8878  Email info@actcrystals.com / www.actcrystals.com 
ISO9001 Registered 
Specifications subject to change without notification 
TCXO/VC‐TCXO, 3.2 x 2.5mm, HCMOS/TTL
Dimensions (Unit:mm)
1.00 mm
3.2
0.79
1.50
2.30
1.00
1
2
3
4
1
2
3
4
Land pattern
Bottom view
Top view


Số phần tương tự - TX32CC0800LEDBXSL-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ferroxcube Internationa...
TX32-19-13 FERROXCUBE-TX32-19-13 Datasheet
44Kb / 3P
Ferrite toroids
TX32/19/13 FERROXCUBE-TX32/19/13 Datasheet
44Kb / 3P
Ferrite toroids
TX32/19/13-3E5 FERROXCUBE-TX32/19/13-3E5 Datasheet
44Kb / 3P
Ferrite toroids
logo
Campbell Scientific Uni...
TX320 CAMPBELL-TX320 Datasheet
485Kb / 2P
High Data Rate GOES Transmitter
09/17/2021
logo
TANDA UK Limited.
TX3202-NB TANDAUK-TX3202-NB Datasheet
522Kb / 1P
NB-IoT Input Module
More results

Mô tả tương tự - TX32CC0800LEDBXSL-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TA62320CV ETC2-TA62320CV Datasheet
70Kb / 1P
HCMOS/TTL (VC) TCXO Oscillator
logo
Caliber Electronics Inc...
TA61 CALIBER-TA61 Datasheet
76Kb / 1P
HCMOS/TTL (VC) TCXO Oscillator
logo
EUROQUARTZ limited
EM32T EUROQUARTZ-EM32T Datasheet
141Kb / 1P
HCMOS TCXO 3.2 x 2.5mm SMD
logo
Advanced Crystal Techno...
TCME32 ACT-TCME32 Datasheet
598Kb / 2P
32.768kHz TCXO, 3.2 x 2.5mm, HCMOS
17062016
TCSW32 ACT-TCSW32 Datasheet
779Kb / 3P
TCXO/VC-TCXO, 3.2 x 2.5mm, Clipped sine wave
11042016
TCT53-4 ACT-TCT53-4 Datasheet
727Kb / 3P
TCXO/VC-TCXO, 5.0 x 3.2mm, HCMOS/TTL
25042016
TCT75-4 ACT-TCT75-4 Datasheet
766Kb / 3P
TCXO/VC-TCXO 7.0 x 5.0mm, HCMOS/TTL
25042016
TSK3225 ACT-TSK3225 Datasheet
752Kb / 3P
TCXO/VC-TCXO, 3.2 x 2.5mm, Clipped sine wave
11042016
TCT75-4 ACT-TCT75-4_17 Datasheet
240Kb / 3P
TCXO/VC‐TCXO, 7.0 x 5.0mm, HCMOS/TTL
01/02/2017
VTCT75-4 ACT-VTCT75-4 Datasheet
240Kb / 3P
TCXO/VC‐TCXO, 7.0 x 5.0mm, HCMOS/TTL
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com