công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACZRC5366B-G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Comchip Technology

tên linh kiện ACZRC5366B-G
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD Zener Diode
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

ACZRC5366B-G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Comchip Technology

  ACZRC5366B-G Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology ACZRC5366B-G Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology ACZRC5366B-G Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology ACZRC5366B-G Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology ACZRC5366B-G Datasheet HTML 5Page - Comchip Technology ACZRC5366B-G Datasheet HTML 6Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
SMD Zener Diode
Page 4
Lead length to heatsink, L , (inches)
Fig.3- Typical thermal resistance v.s. lead length
AQW-BZ003
Fig.2- Temperature coefficients v.s. Zener voltage
Zener voltage,Vz, (V)
Fig.1- Power temperature derating current
Lead Temperature, (°C)
0
5.0
4.0
3.0
2.0
0
175
125
100
75
50
25
150
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (ACZRC5333B-G Thru. ACZRC5388B-G)
REV: A
0
10
20
40
0
0.2
0.4
0.8
1.0
0.9
0.7
0.3
0.1
30
0.5
0.6
1.0
100
1
10
100
Fig.5- Typical thermal response L, lead length=3/8 inch
Time, t , (s)
10
100
0.1
1
Comchip Technology CO., LTD.
1.0
Range
Pulse width, (ms)
100
10
1
Fig.4 - Maximum surge power
1
10
100
1000
D=0.5
D=0.2
D=0.1
D=0.05
D=0.0
1
D=0
Note: D=Note:Below 0.1 second,
Thermal response curve is
Single pulse ΔTJL-ΘJL(t)Ppk
repctitive pulse ΔTJL=ΘJL(t,D)Ppk
applicable to any lead length(L)
0.1
0.01
0.001
1
10
100
Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com