công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VN20AN bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VN20AN
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VN20AN bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  VN20AN Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics VN20AN Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics VN20AN Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics VN20AN Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics VN20AN Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics VN20AN Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics VN20AN Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VN20AN Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VN20AN Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
VN20AN
HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
s
OUTPUT CURRENT (CONTINUOUS):
33A @ Tc=25
oC
s
LOGIC LEVEL 5V COMPATIBLE INPUT
s
THERMAL SHUT-DOWN
s
UNDER VOLTAGE PROTECTION
s
OPEN DRAIN DIAGNOSTIC OUTPUT
s
FAST DEMAGNETIZATION OF INDUCTIVE
LOAD
DESCRIPTION
The VN20AN is a monolithic device made using
SGS-THOMSON
Vertical
Intelligent
Power
Technology, intended for driving resistive or
inductive loads with one side grounded.
Built-in thermal shut-down protects the chip from
over temperature and short circuit. The diagnostic
output indicates an over temperature status.
Fast turn-off of inductive load is achieved by
negative (-18V) load voltage at turn-off.
September 1994
BLOCK DIAGRAM
TYPE
VDSS
R DS(on)
IOUT
VCC
VN20AN
60 V
0.05
Ω
33 A
36 V
PENTAWATT
(vertical)
PENTAWATT
(horizontal)
PENTAWATT
(in-line)
ORDER CODES:
PENTAWATT vertical
VN20AN
PENTAWATT horizontal
VN20AN (011Y)
PENTAWATT in-line
VN20AN (012Y)
1/11


Số phần tương tự - VN20AN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
VN20 SCHNEIDER-VN20 Datasheet
127Kb / 3P
TeSys Mini-VARIO - Switch body for switchdisconnector 3 poles - 20 A
Jul 12, 2021
VN20 SCHNEIDER-VN20 Datasheet
142Kb / 3P
TeSys Mini-VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 20 A
Jun 13, 2022
logo
Vishay Siliconix
VN2010L VISHAY-VN2010L Datasheet
45Kb / 4P
N-Channel 200-V (D-S) MOSFETs
16-Jul-01
logo
TEMIC Semiconductors
VN2010L TEMIC-VN2010L Datasheet
109Kb / 4P
N-Channel Enhancement-Mode MOS Transistors
logo
STMicroelectronics
VN20N STMICROELECTRONICS-VN20N Datasheet
193Kb / 11P
HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
Sep-1994
More results

Mô tả tương tự - VN20AN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
VN02ANSP STMICROELECTRONICS-VN02ANSP Datasheet
88Kb / 9P
HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
Jul-1998
VN02HSP STMICROELECTRONICS-VN02HSP Datasheet
181Kb / 8P
HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
Aug-1998
VN05H STMICROELECTRONICS-VN05H Datasheet
227Kb / 10P
HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
Jul-1998
VN06SP STMICROELECTRONICS-VN06SP Datasheet
219Kb / 9P
HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
Jul-1998
VN220 STMICROELECTRONICS-VN220 Datasheet
74Kb / 10P
HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
Sep-1999
VN30NSP STMICROELECTRONICS-VN30NSP Datasheet
64Kb / 8P
HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
Jul-1998
VN540 STMICROELECTRONICS-VN540 Datasheet
85Kb / 11P
HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
Oct-1999
VN02N-E STMICROELECTRONICS-VN02N-E Datasheet
251Kb / 16P
High side smart power solid state relay
07-Nov-2008
VN05N-E STMICROELECTRONICS-VN05N-E Datasheet
307Kb / 16P
High side smart power solid state relay
05-Nov-2008
VN06SP13TR STMICROELECTRONICS-VN06SP13TR Datasheet
171Kb / 9P
HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
Sep-2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com