công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

51445 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Amphenol Corporation

tên linh kiện 51445
Giải thích chi tiết về linh kiện  High reliability, solid state silicon pressure sensors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Trang chủ  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

51445 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Amphenol Corporation

  51445 Datasheet HTML 1Page - Amphenol Corporation 51445 Datasheet HTML 2Page - Amphenol Corporation 51445 Datasheet HTML 3Page - Amphenol Corporation 51445 Datasheet HTML 4Page - Amphenol Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
P1302Specifications
Description
TheP1302piezoresistivepressuresensorsareoffered
inaminiature2.7mmx3.2mm(0.10inx0.12in)
die.Whenexcitedwith1.5mA,theP1302producesa
millivoltoutputthatisproportionaltoinputpressure.
TheP1302isavailableasadifferentialandgage
sensor.WithNovaSensor’sSenStable®process,the
P1302willprovideverygoodlong-termstabilityand
excellentrepeatability.
Parameter
Value
Units
Notes
General
PressureRange
2.5
KPa
10inH2O
7
KPa
1psi
Electrical @ 25°C (72°F) unless noted
Excitation
1.5
mA
10VDCMaximum
InputImpedance
5000±20%
Ω
OutputImpedance
5000±20%
Ω
Environmental
TemperatureRange
Operating
-40to125
°C
(-40°Cto257°F)
Storage(undiced)
-55to150
°C
(-55°Cto302°F)
Mechanical
Weight
0.04
g
(0.00008lb)
MediaCompatibility
Cleandryair,non-
corrosivegases
Performance Parameters (1)
Value(6)
Units
Notes
ZeroOffset
±75
mV
1
FullScaleOutput(FSO)
40to120
mv
2.5kPa,7
FullScaleOutput(FSO)
75to200
mv
7kPa
Linearity(7kPa)
±0.25
%FSO
2
Linearity(2.5kPa)
±0.5
%FSO
2
PressureHysteresis
±0.2
%FSO
TemperatureCoefficientof
Zero
±30
µV/V/°C
3
TemperatureCoefficientof
Resistance
0.29
%/°C
3
TemperatureCoefficientof
Sensitivity
-0.2
%FSO/°C
3,6
ThermalHysteresisofZero
0.25
%FSO
3
1.0KPaAforabsolutesensors,0KPaGfordifferentialorgagesensors.
2.Bestfitstraightline.
3.Typicalvaluebetween0°Cand70°C(32°Fand158°F).
4.Typicalvalueoveroneyear.
5.Allvaluesmeasuredat25°C(77°F)and1mAexcitation,unlessotherwisenoted.
6.51445TCS-.25%FSO/
°C.
7.51443FSO:80-120mV.
Shipping and Handling
Allwafersareshippedinprotectivecontainers.The
wafersaresawnonstickytapewithrings.Allwafers
areelectricallyprobedandvisuallyinspected.Samples
fromeachwaferverifyoffset,FSoutput,andlinearity.
Electricalrejectsareinkedwithreddots.Visualrejects
areinkedwithblackorbluedots.Eachwaferwillhave
thefollowinginformation:Lotnumber,wafernumber,
devicenumber,andthenumberofgooddice.
Diedimensions:2.7mmx3.2mmx0.4mm
(0.10inx0.12inx0.02in)
Die Height (H)
Noglass0.4mm
33mil1.2mm
93mil2.8mm
Schematic Diagrams
P1302schematicdiagrams



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com