công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F2255 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện F2255
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage Variable RF Attenuator
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

F2255 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Integrated Device Technology

Back Button F2255 Datasheet HTML 8Page - Integrated Device Technology F2255 Datasheet HTML 9Page - Integrated Device Technology F2255 Datasheet HTML 10Page - Integrated Device Technology F2255 Datasheet HTML 11Page - Integrated Device Technology F2255 Datasheet HTML 12Page - Integrated Device Technology F2255 Datasheet HTML 13Page - Integrated Device Technology F2255 Datasheet HTML 14Page - Integrated Device Technology F2255 Datasheet HTML 15Page - Integrated Device Technology F2255 Datasheet HTML 16Page - Integrated Device Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 24 page
background image
Voltage Variable RF Attenuator
50MHz to 6000MHz
Voltage Variable RF Attenuator
12
REV 4, January 2017
F2250NLGK
Datasheet
TYPICAL OPERATING CONDITIONS 2GHZ, VDD=3.3V [IP3, IP2, IH2, IH3 VS. VCTRL, VMODE] (-7-)
Input IP3 vs. VCTRL
Input IP2 vs. VCTRL
2nd Harm Input Intercept Point vs. VCTRL
Output IP3 vs. VCTRL
Output IP2 vs. VCTRL
3rd Harm Input Intercept Point vs. VCTRL
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
0
0.2 0.4 0.6 0.8
1
1.2 1.4 1.6 1.8
2
2.2 2.4 2.6
V
CTRL (V)
-40C / Vmode = 0V
25C / Vmode = 0V
105C / Vmode = 0V
-40C / Vmode= 3V
25C / Vmode= 3V
105C / Vmode= 3V
50
60
70
80
90
100
110
120
0
0.2 0.4 0.6 0.8
1
1.2 1.4 1.6 1.8
2
2.2 2.4 2.6
V
CTRL (V)
-40C / Vmode = 0V
25C / Vmode = 0V
105C / Vmode = 0V
-40C / Vmode = 3V
25C / Vmode = 3V
105C / Vmode = 3V
60
70
80
90
100
110
120
130
0
0.2 0.4 0.6 0.8
1
1.2 1.4 1.6 1.8
2
2.2 2.4 2.6
V
CTRL (V)
-40C / Vmode = 0V
25C / Vmode = 0V
105C / Vmode = 0V
-40C / Vmode = 3V
25C / Vmode = 3V
105C / Vmode = 3V
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
0
0.2 0.4 0.6 0.8
1
1.2 1.4 1.6 1.8
2
2.2 2.4 2.6
V
CTRL (V)
-40C / Vmode = 0V
25C / Vmode = 0V
105C / Vmode = 0V
-40C / Vmode= 3V
25C / Vmode= 3V
105C / Vmode= 3V
50
60
70
80
90
100
110
120
0
0.2 0.4 0.6 0.8
1
1.2 1.4 1.6 1.8
2
2.2 2.4 2.6
V
CTRL (V)
-40C / Vmode = 0V
25C / Vmode = 0V
105C / Vmode = 0V
-40C / Vmode = 3V
25C / Vmode = 3V
105C / Vmode = 3V
10
20
30
40
50
60
70
80
0
0.2 0.4 0.6 0.8
1
1.2 1.4 1.6 1.8
2
2.2 2.4 2.6
V
CTRL (V)
-40C / Vmode = 0V
25C / Vmode = 0V
105C / Vmode = 0V
-40C / Vmode = 3V
25C / Vmode = 3V
105C / Vmode = 3V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com