công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F1B2CDI bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện F1B2CDI
Giải thích chi tiết về linh kiện  10.0 Ampere Insulated Dual Tandem Polarity Fast Recovery Rectifiers
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  THINKISEMI [Thinki Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.thinkisemi.com
Logo THINKISEMI - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

F1B2CDI bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

  F1B2CDI Datasheet HTML 1Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. F1B2CDI Datasheet HTML 2Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
FIG.1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.3 - TYPICAL INSTANTANEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
10
6
4
2
8
1
5
50
0.1
0.4
0.2
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0
0
50
100
150
CASE TEMPERATURE,
oC
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,
VOLTS
FIG.2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE
PEAK FORWARD SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
0
20
40
60
80
100
1
10
100
FIG.4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,%
0.1
0
1
10
1000
100
20
40
60
80
100
FIG.5 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE, VOLTS
0.1
10
1000
1.0
4.0
10
100
100
60 Hz Resistive or
Inductive load
Pulse Width 8.3ms
Single Half-Sire-Wave
(JEDEC Method)
TJ=25
oC
PULSE WIDTH=300uS
1% DUTY CYCLE
TJ=125
oC
TJ=25
oC
TJ = 25
oC
f = 1.0 MHZ
Vsig = 50mVp-p
F1B2CDI
F1B4CDI
F1B6CDI
© 2006 Thinki Semiconductor Co.,Ltd.
http://www.thinkisemi.com/
Page 2/2
Rev.04/2014
®
F1B2CDI thru F1B6CDI



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com