công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADP7182AUJZ-5.0-R7 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADP7182AUJZ-5.0-R7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive or negative enable logic
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADP7182AUJZ-5.0-R7 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Analog Devices

Back Button ADP7182AUJZ-5.0-R7 Datasheet HTML 23Page - Analog Devices ADP7182AUJZ-5.0-R7 Datasheet HTML 24Page - Analog Devices ADP7182AUJZ-5.0-R7 Datasheet HTML 25Page - Analog Devices ADP7182AUJZ-5.0-R7 Datasheet HTML 26Page - Analog Devices ADP7182AUJZ-5.0-R7 Datasheet HTML 27Page - Analog Devices ADP7182AUJZ-5.0-R7 Datasheet HTML 28Page - Analog Devices ADP7182AUJZ-5.0-R7 Datasheet HTML 29Page - Analog Devices ADP7182AUJZ-5.0-R7 Datasheet HTML 30Page - Analog Devices ADP7182AUJZ-5.0-R7 Datasheet HTML 31Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 31 page
background image
ADP7182
Data Sheet
Rev. I | Page 30 of 31
OUTLINE DIMENSIONS
1.70
1.60
1.50
0.425
0.350
0.275
TOP VIEW
6
1
4
3
0.35
0.30
0.25
BOTTOM VIEW
PIN 1 INDEX
AREA
SEATING
PLANE
0.60
0.55
0.50
1.10
1.00
0.90
0.20 REF
0.05 MAX
0.02 NOM
0.65 BSC
EXPOSED
PAD
PIN 1
INDICATOR
(R 0.15)
FOR PROPER CONNECTION OF
THE EXPOSED PAD, REFER TO
THE PIN CONFIGURATION AND
FUNCTION DESCRIPTIONS
SECTION OF THIS DATA SHEET.
0.15 REF
2.10
2.00 SQ
1.90
0.20 MIN
Figure 104. 6-Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP]
2.00 mm × 2.00 mm Body and 0.55 Package Height
(CP-6-3)
Dimensions shown in millimeters
8
1
5
4
0.30
0.25
0.20
PIN 1 INDEX
AREA
SEATING
PLANE
0.80
0.75
0.70
1.55
1.45
1.35
1.84
1.74
1.64
0.203 REF
0.05 MAX
0.02 NOM
0.50 BSC
EXPOSED
PAD
3.10
3.00 SQ
2.90
FOR PROPER CONNECTION OF
THE EXPOSED PAD, REFER TO
THE PIN CONFIGURATION AND
FUNCTION DESCRIPTIONS
SECTION OF THIS DATA SHEET.
COPLANARITY
0.08
0.50
0.40
0.30
COMPLIANT
TO JEDEC STANDARDS MO-229-WEED-4
PIN 1
INDICATOR
(R 0.15)
TOP VIEW
BOTTOM VIEW
SIDE VIEW
Figure 105. 8-Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP]
3 mm × 3 mm Body and 0.75 Package Height
(CP-8-13)
Dimensions shown in millimeters



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com