| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADA4528-2ARMZ bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADA4528-2ARMZ bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices |
|
4 / 28 page ![]() ADA4528-1/ADA4528-2 Data Sheet Rev. D | Page 4 of 28 Parameter Symbol Test Conditions/Comments Min Typ Max Unit NOISE PERFORMANCE Voltage Noise en p-p f = 0.1 Hz to 10 Hz, AV = +100 97 nV p-p Voltage Noise Density en f = 1 kHz, AV = +100 5.6 nV/√Hz f = 1 kHz, AV = +100, VCM = 2.0 V 5.5 nV/√Hz Current Noise in p-p f = 0.1 Hz to 10 Hz, AV = +100 10 pA p-p Current Noise Density in f = 1 kHz, AV = +100 0.7 pA/√Hz |