công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADA4077-2ARMZ bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADA4077-2ARMZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 MHz, 7 nV/?숰z, Low Offset and Drift, High Precision Amplifiers
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADA4077-2ARMZ bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  ADA4077-2ARMZ Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADA4077-2ARMZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADA4077-2ARMZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADA4077-2ARMZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADA4077-2ARMZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADA4077-2ARMZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADA4077-2ARMZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADA4077-2ARMZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADA4077-2ARMZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 25 page
background image
ADA4077-1/ADA4077-2/ADA4077-4
Data Sheet
Rev. D | Page 4 of 25
Parameter
Symbol
Test Conditions/Comments
Min
Typ
Max
Unit
DYNAMIC PERFORMANCE
Slew Rate
SR
R
L = 2 kΩ
1.2
V/µs
Settling Time to 0.1%
t
S
V
IN = 1 V step, RL = 2 kΩ, AV = −1
3
µs
Gain Bandwidth Product
GBP
V
IN = 10 mV p-p, RL = 2 kΩ, AV = +100
3.9
MHz
Unity-Gain Crossover
UGC
V
IN = 10 mV p-p, RL = 2 kΩ, AV = +1
3.9
MHz
−3 dB Closed-Loop Bandwidth
−3 dB
A
V = +1, VIN = 10 mV p-p, RL = 2 kΩ
5.9
MHz
Phase Margin
ΦM
V
IN = 10 mV p-p, RL = 2 kΩ, AV = +1
55
Degrees
Total Harmonic Distortion Plus Noise
THD + N
V
IN = 1 V rms, AV = +1, RL = 2 kΩ,
f = 1 kHz
0.004
%
NOISE PERFORMANCE
Voltage Noise
e
n p-p
0.1 Hz to 10 Hz
0.25
µV p-p
Voltage Noise Density
e
n
f = 1 Hz
13
nV/√Hz
f = 100 Hz
7
nV/√Hz
f = 1000 Hz
6.9
nV/√Hz
Current Noise Density
i
n
f = 1 kHz
0.2
pA/√Hz
MULTIPLE AMPLIFIERS CHANNEL SEPARATION
C
S
f = 1 kHz, R
L = 10 kΩ
−125
dB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25