công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADA4937-1YCPZ-R7 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADA4937-1YCPZ-R7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultralow Distortion Differential ADC Driver
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADA4937-1YCPZ-R7 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Analog Devices

Back Button ADA4937-1YCPZ-R7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADA4937-1YCPZ-R7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADA4937-1YCPZ-R7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADA4937-1YCPZ-R7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADA4937-1YCPZ-R7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADA4937-1YCPZ-R7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADA4937-1YCPZ-R7 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADA4937-1YCPZ-R7 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices ADA4937-1YCPZ-R7 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 28 page
background image
ADA4937-1/ADA4937-2
Data Sheet
Rev. F | Page 12 of 28
–30
–50
–40
–60
–70
–80
–90
–100
–110
–120
1.0
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
VOCM (V)
HD2, f = 10MHz
HD3, f = 10MHz
HD2, f = 75MHz
HD3, f = 75MHz
Figure 25. Harmonic Distortion vs. VOCM and Frequency
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
1.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
VOCM (V)
HD2, f = 30MHz
HD3, f = 30MHz
HD2, f = 75MHz
HD3, f = 75MHz
Figure 26. Harmonic Distortion vs. VOCM and Frequency, VS = 3.3 V
–50
–60
–70
–80
–90
–100
–110
–120
–130
1
10
100
FREQUENCY (MHz)
HD2, 1V p-p
HD3, 1V p-p
HD2, 2V p-p
HD3, 2V p-p
Figure 27. Harmonic Distortion vs. Frequency and VOUT, VS = 3.3 V
0
–120
–100
–80
–60
–40
–20
69.4
69.6
70.6
70.4
70.2
70.0
69.8
FREQUENCY (MHz)
Figure 28. 70 MHz Intermodulation Distortion
–30
–70
–60
–50
–40
1
1000
100
10
FREQUENCY (MHz)
RL = 200Ω
Figure 29. CMRR vs. Frequency
–60
–50
–40
–30
–20
–10
1
10
100
1000
FREQUENCY (MHz)
RL = 200Ω
Figure 30. Output Balance vs. Frequency



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com