công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DR3000 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - RF Monolithics, Inc

tên linh kiện DR3000
Giải thích chi tiết về linh kiện  916.50 MHz Transceiver Module
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RFM [RF Monolithics, Inc]
Trang chủ  http://www.rfm.com
Logo RFM - RF Monolithics, Inc

DR3000 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - RF Monolithics, Inc

  DR3000 Datasheet HTML 1Page - RF Monolithics, Inc DR3000 Datasheet HTML 2Page - RF Monolithics, Inc DR3000 Datasheet HTML 3Page - RF Monolithics, Inc DR3000 Datasheet HTML 4Page - RF Monolithics, Inc DR3000 Datasheet HTML 5Page - RF Monolithics, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
916.50 MHz
Transceiver Module
RF Monolithics, Inc.
Phone: (972) 233-2903
Fax: (972) 387-8148
E-mail: info@rfm.com
Page 5 of 5
RFM Europe
Phone: 44 1963 251383
Fax: 44 1963 251510
http://www.rfm.com
©1999 by RF Monolithics, Inc. The stylized RFM logo are registered trademarks of RF Monolithics, Inc.
DR3000-060404
Item
Reference
Description
Value
Quanitity
1
U1
TR1000 ASH Transceiver
916.5 MHz
1
2
C1, C4, C6
Capacitor SMT 0603
100 pF ±10%
3
3
C3
Capacitor SMT 0603
0.1 µF ±10%
1
4
C5
Capacitor E1A-B 0805
4.7 µF ±10%
1
5
R1
Resistor Chip 0603
270 K ±5%
1
6
R2
Resistor Chip 0603
330 K ±5%
1
7
R3
Resistor Chip 0603
10 K ±1%
1
8
R4
Resistor Chip 0603
100 K ±1%
1
9
R5
Resistor Chip 0603
4.7 K ±5%
1
10
R6
Resistor Chip 0603
330 K ±5%
1
11
L1
Inductor Chip 0603
10 nH ±5%
1
12
L2
Inductor Chip 0603
100 nH ±10%
1
13
L3
Fair-Rite Bead 0603
2506033017YO
1
14
PCB
Printed Circuit Board
400-1526-004x1
1
-
C2
Not Used
N/A
0
Note: Preliminary specitications, subject to change without notice.
DR3000 Bill of Materials



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com