công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P87C51RB2BA bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện P87C51RB2BA
Giải thích chi tiết về linh kiện  80C51 Central Processing Unit
PDF  67 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

P87C51RB2BA bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  P87C51RB2BA Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors P87C51RB2BA Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors P87C51RB2BA Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors P87C51RB2BA Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors P87C51RB2BA Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors P87C51RB2BA Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors P87C51RB2BA Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors P87C51RB2BA Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors P87C51RB2BA Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 67 page
background image
Philips Semiconductors
Product data
P87C51RA2/RB2/RC2/RD2
80C51 8-bit microcontroller family 8KB/16KB/32KB/64KB OTP
with 512B/1KB RAM, low voltage (2.7 to 5.5 V), low power, high
speed (30/33 MHz)
2003 Jan 24
4
BLOCK DIAGRAM 1
su01657
ACCELERATED 80C51 CPU
(12-CLK MODE, 6-CLK MODE)
8K / 16K / 32K /
64 KBYTE
CODE OTP
512 / 1024 BYTE
DATA RAM
PORT 3
CONFIGURABLE I/Os
PORT 2
CONFIGURABLE I/Os
PORT 1
CONFIGURABLE I/Os
PORT 0
CONFIGURABLE I/Os
OSCILLATOR
CRYSTAL OR
RESONATOR
FULL-DUPLEX
ENHANCED UART
TIMER 0
TIMER 1
TIMER 2
PROGRAMMABLE
COUNTER ARRAY
(PCA)
WATCHDOG TIMER



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com