công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RN5RT bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - RICOH electronics devices division

tên linh kiện RN5RT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Supply Current Typ. 4關A (except ICEL)
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICOH [RICOH electronics devices division]
Trang chủ  http://www.ricoh.com
Logo RICOH - RICOH electronics devices division

RN5RT bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - RICOH electronics devices division

Back Button RN5RT_17 Datasheet HTML 3Page - RICOH electronics devices division RN5RT_17 Datasheet HTML 4Page - RICOH electronics devices division RN5RT_17 Datasheet HTML 5Page - RICOH electronics devices division RN5RT_17 Datasheet HTML 6Page - RICOH electronics devices division RN5RT_17 Datasheet HTML 7Page - RICOH electronics devices division RN5RT_17 Datasheet HTML 8Page - RICOH electronics devices division RN5RT_17 Datasheet HTML 9Page - RICOH electronics devices division RN5RT_17 Datasheet HTML 10Page - RICOH electronics devices division RN5RT_17 Datasheet HTML 11Page - RICOH electronics devices division Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
RN5RT
7
Topt=25˚C
Supply Current
Line Regulation
Input
Output Voltage
Short
CE Input Voltage
CE Input Current
(Standby)
Voltage Temperature Coefficient Current Limit
“H”“L”“H”“L”
Istandby (µA)
∆VOUT/∆VIN (%/V) VIN (V) ∆VOUT/∆T (ppm/˚C)
Ilim (mA)
VCEH (V) VCEL (V)
ICEH (µA)
ICEL (µA)
Conditions
Typ. Max. Conditions Typ. Max. Max. Conditions Typ. Conditions Typ.
Min. Max. Conditions Typ. Max. Conditions Min.
Typ. Max.
IOUT=
IOUT=
30mA
10mA
0.1
1.0
VOUT+
0.15
0.3
8
–40˚C ±100
VOUT
30
1.5
0.25
VCE=
0
0.1
VCE=
–4.0
–2.0
–0.1
0.5V
≤Topt
=0V
VIN
0V
≤VIN
≤85˚C
≤8V
VIN–VOUT
=1.0V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com