công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RB751S-40DP bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện RB751S-40DP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low reverse current and low forward voltage
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

RB751S-40DP bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Micro Commercial Components

  RB751S-40DP Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components RB751S-40DP Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components RB751S-40DP Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
RB751S-40DP
40 Volts
Schottky Barrier Diode
Features
Small surface mounting type
Low reverse current and low forward voltage
Maximum Ratings
Symbol
Rating
Rating
Unit
VRM
Peak Reverse Voltage
40
V
VR(RMS)
RMS Reverse Voltage
28
V
IO
Mean Rectifying Current
30
mA
Pd
Power Dissipation
100
mW
RthJA
Thermal Resistance from Junction to Ambient
1000
/W
Electrical Characteristics @ 25OC Unless Otherwise Specified
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Units
OFF CHARACTERISTICS
VF
Forward Voltage
(IF=1mAdc)
---
---
0.37
Vdc
IR
Reverse Current
(VR=30Vdc)
---
---
0.5
uAdc
CT
Capacitance between Terminals
(VR=1V, f=1MHz)
---
2
---
pF
 omponents
20736 Marilla Street Chatsworth

 !"#
$%    !"#
MCC
Revision: B
2014/12/09
High reliability
TM
Micro Commercial Components
Case Material: Molded Plastic.
UL Flammability
Classification Rating 94V-0 and MSL Rating 1
www.mccsemi.com
1 of 3
Lead Free Finish/RoHS Compliant ("P" Suffix
designates RoHS Compliant. See ordering information)
Marking: 5
Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"
TJ
Junction Temperature
125
TSTG
Storage Temperature
-55 to +125
V(BR)
Reverse Breakdown Voltage
(IR=1mA)
40
---
---
Vdc
FRONTSIDE 
‐ 
+
 
A
B
E
D
0201
H
J
E
G
INCHES
MM
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
NOTE
A
0.011
0.015
0.27
0.37
B
0.022
0.026
0.57
0.67
D
0.011
0.013
0.275
0.34
E
0.005
0.008
0.125
0.195
0.0
H
0.001 REF.
0.030 REF.
J
0.014
0.017
0.365
0.435
K
0.002REF.
0.050REF.
G
0.009
0.012
0.225
0.295
0.0
SUGGESTED SOLDER
PAD LAYOUT
0.22mm
0.20mm
0.40mm
0.36mm
E
E
H
J
K
G
G
0.22mm
TOP VIEW
SIDE VIEW
BOTTOM VIEW
DIMENSIONS
IFSM
Non-Repetitive Peak forward Surge
200
mA
Current@t=8.3ms, half sine wave


Số phần tương tự - RB751S-40DP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
RB751S-40DP MCC-RB751S-40DP Datasheet
326Kb / 3P
40 Volts Schottky Barrier Diode
RB751S-40DP MCC-RB751S-40DP_17 Datasheet
326Kb / 3P
40 Volts Schottky Barrier Diode
More results

Mô tả tương tự - RB751S-40DP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
DB157 GXELECTRONICS-DB157 Datasheet
312Kb / 2P
REVERSE VOLTAGE FORWARD CURRENT
HER201 GXELECTRONICS-HER201 Datasheet
192Kb / 2P
Reverse Voltage Forward Current
logo
Sangdest Microelectroni...
RB751S-40 SMC-RB751S-40 Datasheet
145Kb / 4P
Low reverse current and low forward voltage
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
GBJ20B GENESIC-GBJ20B Datasheet
773Kb / 3P
Low forward voltage, high forward current
GBJ30B GENESIC-GBJ30B Datasheet
791Kb / 3P
Low forward voltage, high forward current
GBJ35J GENESIC-GBJ35J Datasheet
780Kb / 3P
Low forward voltage, high forward current
logo
Micro Commercial Compon...
RB520S-30DP MCC-RB520S-30DP Datasheet
425Kb / 3P
Low Reverse Current and Low Forward Voltage
RB521S-30DP MCC-RB521S-30DP Datasheet
475Kb / 3P
Low Reverse Current and Low Forward Voltage
logo
STMicroelectronics
BAS70 STMICROELECTRONICS-BAS70 Datasheet
185Kb / 14P
Low forward and reverse recovery times
12-Oct-2009
STTH112-Y STMICROELECTRONICS-STTH112-Y Datasheet
221Kb / 7P
Low forward and reverse recovery times
04-Feb-2014
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com