công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBR12100LPS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện MBR12100LPS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super long operating life
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

MBR12100LPS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Micro Commercial Components

  MBR12100LPS Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components MBR12100LPS Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components MBR12100LPS Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Revision:
A
201
5/02/04
www.mccsemi.com
2 of 3
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES
MBR1
2100LPS
Reverse Voltage,V (V)
R
Fig. 2 - Instantaneous Forward
Characteristics
Fig. 3 - Reverse Characteristics
Instantaneous Forward Voltage,V (Volts)
F
Fig.4 - Forward Current Derating Curve
Case Temperature,T (
O C)
L
10
8
4
Fig. 1 - Forward Power Dissipation
Average Forward Current,I
(A)
F ( AV )
6
2
0
10
5
4
3
2
1
0
12
0
20
40
60
80
100
2
00
1000
1
0.1
0.001
T =25
O C
A
T =85
O C
A
T =100
O C
A
50
O C
T =
A
100
10
0.01
T =125
O C
A
T =150
O C
A
100
10
1
0.1
0.01
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
T =25°C
A
T =100°C
A
T =125°C
A
T =150°C
A
T =85°C
A
T =75°C
A
0
0
25
50
75
100
125
150
175
Micro Commercial Components
M C C
TM
2
4
6
8



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com