| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GWKAGHB1.EM-RUSQ-65H3 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GWKAGHB1.EM-RUSQ-65H3 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 18 page ![]() 2014-12-11 2 Version 1.1 GW KAGHB1.EM Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux 1) page 17 Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom 1) Seite 17 Bestellnummer I F = 500 mA [K] Φ V [lm] GW KAGHB1.EM-RRRU-27H3 2700 1300 ... 1800 Q65111A4645 GW KAGHB1.EM-RTSP-27H3 2700 1500 ... 1940 Q65111A7265 GW KAGHB1.EM-RSRU-30H3 3000 1400 ... 1800 Q65111A4644 GW KAGHB1.EM-RTSP-30H3 3000 1500 ... 1940 Q65111A7264 GW KAGHB1.EM-RTSP-40H3 4000 1500 ... 1940 Q65111A4643 GW KAGHB1.EM-RUSQ-40H3 4000 1640 ... 2100 Q65111A7263 GW KAGHB1.EM-RTSP-50H3 5000 1500 ... 1940 Q65111A4642 GW KAGHB1.EM-RUSQ-50H3 5000 1640 ... 2100 Q65111A7262 GW KAGHB1.EM-RTSP-57H3 5700 1500 ... 1940 Q65111A4640 GW KAGHB1.EM-RUSQ-57H3 5700 1640 ... 2100 Q65111A7261 GW KAGHB1.EM-RTSP-65H3 6500 1500 ... 1940 Q65111A4641 GW KAGHB1.EM-RUSQ-65H3 6500 1640 ... 2100 Q65111A7260 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW KAGHB1.EM-RSRU-30H3 means that only one group RSRU will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. GW KAGHB1.EM-RSRU-30H3 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity groups groups will not be orderable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW KAGHB1.EM-RSRU-30H3 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen RSRU enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW KAGHB1.EM-RSRU-30H3 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. GW KAGHB1.EM-RSRU-30H3 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. |