công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTA225BC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BTA225BC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Three quadrant triacs high commutation
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BTA225BC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  BTA225BC Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BTA225BC Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BTA225BC Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BTA225BC Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Philips Semiconductors
Preliminary specification
Three quadrant triacs
BTA225B series C
high commutation
THERMAL RESISTANCES
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
R
th j-mb
Thermal resistance
full cycle
-
-
1.0
K/W
junction to mounting base
half cycle
-
-
1.4
K/W
R
th j-a
Thermal resistance
minimum footprint, FR4 board
-
55
-
K/W
junction to ambient
STATIC CHARACTERISTICS
T
j = 25 ˚C unless otherwise stated
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
I
GT
Gate trigger current
2
V
D = 12 V; IT = 0.1 A
T2+ G+
2
18
35
mA
T2+ G-
2
21
35
mA
T2- G-
2
34
35
mA
I
L
Latching current
V
D = 12 V; IGT = 0.1 A
T2+ G+
-
-
20
mA
T2+ G-
-
-
30
mA
T2- G-
-
-
20
mA
I
H
Holding current
V
D = 12 V; IGT = 0.1 A
-
-
15
mA
V
T
On-state voltage
I
T = 30 A
-
1.2
1.55
V
V
GT
Gate trigger voltage
V
D = 12 V; IT = 0.1 A
-
0.7
1.5
V
V
D = 400 V; IT = 0.1 A; Tj = 125 ˚C
0.25
0.4
-
V
I
D
Off-state leakage current
V
D = VDRM(max); Tj = 125 ˚C
-
0.1
0.5
mA
DYNAMIC CHARACTERISTICS
T
j = 25 ˚C unless otherwise stated
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
TYP.
UNIT
dV
D/dt
Critical rate of rise of
V
DM = 67% VDRM(max); Tj = 125 ˚C; exponential
1000
-
V/
µs
off-state voltage
waveform; gate open circuit
dI
com/dt
Critical rate of change of
V
DM = 400 V; Tj = 125 ˚C; IT(RMS) = 25 A; without
3
14
A/ms
commutating current
snubber; gate open circuit
t
gt
Gate controlled turn-on
I
TM = 30 A; VD = VDRM(max); IG = 0.1 A;
-
2
µs
time
dI
G/dt = 5 A/µs
2 Device does not trigger in the T2-, G+ quadrant.
October 1997
2
Rev 1.000



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com