| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SL28SRC01 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Silicon Laboratories |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SL28SRC01 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Silicon Laboratories |
|
4 / 11 page ![]() SL28SRC01 DOC#: SP-AP-0015 (Rev. 0.2) Page 4 of 11 CIN Input Pin Capacitance 1.5 5 pF COUT Output Pin Capacitance 6 pF LIN Pin Inductance – 7 nH VXIH Xin High Voltage 0.7VDD VDD V VXIL Xin Low Voltage 0 0.3VDD V IDD3.3V Dynamic Supply Current – 40 mA DC Electrical Specifications Parameter Description Condition Min. Max. Unit |