công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MIG100J7CSB1W bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện MIG100J7CSB1W
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOSHIBA Intelligent Power Module Silicon N Channel IGBT
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

MIG100J7CSB1W bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor

  MIG100J7CSB1W Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor MIG100J7CSB1W Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor MIG100J7CSB1W Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor MIG100J7CSB1W Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor MIG100J7CSB1W Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor MIG100J7CSB1W Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor MIG100J7CSB1W Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor MIG100J7CSB1W Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor MIG100J7CSB1W Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
MIG100J7CSB1W
2001-11-13
2
Package Dimensions: TOSHIBA 2-108G1A
Unit: mm
1.
VD (U)
2.
FO (U)
3.
IN (U)
4.
GND (U)
5.
VD (V)
6.
FO (V)
7.
IN (V)
8.
GND (V)
9.
VD (W)
10.
FO (W)
11.
IN (W)
12.
GND (W)
13.
VD (L)
14.
FO (L)
15.
Open
16.
IN (B)
17.
IN (X)
18.
IN (Y)
19.
IN (Z)
20.
GND (L)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com