công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SFH4715AS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện SFH4715AS
Giải thích chi tiết về linh kiện  OSLON Black Series (850 nm) - 90
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4715AS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SFH4715AS Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4715AS Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4715AS Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4715AS Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4715AS Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4715AS Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4715AS Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4715AS Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4715AS Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
Version 1.3
SFH 4715AS
2016-01-29
3
Grouping (TA = 25 °C)
Total radiant flux
(I
F = 1 A, tp = 10 ms)
(typ)
Φe
1340
mW
Temperature coefficient of I
e or Φe
(I
F = 1 A, tp = 10 ms)
(typ)
TC
I
-0.3
% / K
Temperature coefficient of V
F
(IF = 1 A, tp = 10 ms)
(typ)
TC
V
-2
mV / K
Temperature coefficient of wavelength
(IF = 1 A, tp = 10 ms)
(typ)
TCλ
0.3
nm / K
Group
Min Radiant Intensity
Max Radiant Intensity
IF = 1 A, tp = 10 ms
IF = 1 A, tp = 10 ms
Ie, min [mW / sr]
Ie, max [mW / sr]
SFH4715AS - DB
500
800
SFH4715AS - EA
630
1000
Note:
measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
Only one group in one packing unit (variation lower 1.6:1).
Parameter
Symbol
Values
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14