| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UTRS458G-S08-R bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UTRS458G-S08-R bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Unisonic Technologies |
|
6 / 8 page ![]() UTRS458 Preliminary CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 6 of 8 www.unisonic.com.tw QW-R113-016.b FUNCTION TABLE TRANSMITTING RECEIVING INPUTS OUTPUT REB DE A-B RO 0 X ≥-0.05V 1 0 X ≤-0.2V 0 0 X Open/Shorted 1 1 1 X High-Z 1 0 Shutdown X = Don’t care Shutdown mode, transmitter and receiver outputs high impedance INPUTS OUTPUTS REB DE DI A B X 1 0 0 1 X 1 1 1 0 0 0 X High-Z High-Z 1 0 X Shutdown |