công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MA4PK3003 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

tên linh kiện MA4PK3003
Giải thích chi tiết về linh kiện  2000 Volt & 3000 Volt PIN Diodes
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Trang chủ  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

MA4PK3003 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

  MA4PK3003 Datasheet HTML 1Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MA4PK3003 Datasheet HTML 2Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MA4PK3003 Datasheet HTML 3Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MA4PK3003 Datasheet HTML 4Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MA4PK3003 Datasheet HTML 5Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MA4PK3003 Datasheet HTML 6Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MA4PK3003 Datasheet HTML 7Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MA4PK3003 Datasheet HTML 8Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MA4PK3003 Datasheet HTML 9Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
KILOVOLT™ Series
7
M/A-COM Technology Solutions Inc. (MACOM) and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.
Visit www.macom.com for additional data sheets and product information.
For further information and support please visit:
https://www.macom.com/support
2000 Volt & 3000 Volt PIN Diodes
MA4PK200X & MA4PK300X
Rev. 10
Case Styles  Black Dot Denotes Cathode
MA4PK2003
CASE STYLE 1080
DIM
INCHES
MILLIMETERS
MIN
MAX
MIN
MAX
A
.304
.316
7.72
8.02
B
.254
.270
6.45
6.86
C
.245
.255
6.22
6.48
D
.023
.031
0.58
0.79
E
.221
.252
5.61
6.40
F
.780
.790
19.8
20.1
G
.245
.255
6.22
6.48
H
.128
.137
3.25
3.48
J
.120
.130
3.05
3.30
K
.007
.009
0.18
0.23
L
.190
.205
4.83
5.21
M
.060
.065
1.52
1.65
N
6-32 UNF-3A
CGND = 1.1Pf
CP = .45 Pf
LS = 2 nH
MA4PK2004
CASE STYLE 1038
DIM
INCHES
MILLIMETERS
MIN
MAX
MIN
MAX
A
.304
.316
7.72
8.02
B
.254
.270
6.45
6.86
C
.245
.255
6.22
6.48
D
.023
.031
0.58
0.79
E
.221
.252
5.61
6.40
F
.780
.790
19.8
20.1
G
.245
.255
6.22
6.48
H
.128
.137
3.25
3.48
J
.120
.130
3.05
3.30
K
.007
.009
0.18
0.23
N
6-32 UNF-3A
CGND = 1.1Pf
CP = .45 Pf
LS = 2 nH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com