công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KP60102ATR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - COSMO Electronics Corporation

tên linh kiện KP60102ATR
Giải thích chi tiết về linh kiện  6PIN PHOTODARLINGTON PHOTOCOUPLER
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

KP60102ATR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - COSMO Electronics Corporation

  KP60102ATR Datasheet HTML 1Page - COSMO  Electronics Corporation KP60102ATR Datasheet HTML 2Page - COSMO  Electronics Corporation KP60102ATR Datasheet HTML 3Page - COSMO  Electronics Corporation KP60102ATR Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation KP60102ATR Datasheet HTML 5Page - COSMO  Electronics Corporation KP60102ATR Datasheet HTML 6Page - COSMO  Electronics Corporation KP60102ATR Datasheet HTML 7Page - COSMO  Electronics Corporation KP60102ATR Datasheet HTML 8Page - COSMO  Electronics Corporation KP60102ATR Datasheet HTML 9Page - COSMO  Electronics Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
Cosmo Electronics Corp.
Document No. 69P11001.2
- 5 -
http://www.cosmo-ic.com
cosmo
KP6010 Series
6PIN PHOTODARLINGTON
PHOTOCOUPLER
Fig.6 Collector Current
vs. Collector-Emitter Voltage
Fig.7 Relative Current Transfer Ratio
vs. Ambient Temperature
15mA
0
0
10
2
4
8
6
10mA
5mA
10
20mA
20
I =30mA
F
30
Ta=25° C
-5 5
0
-2 5
5 0
2 5
5 0
1 1 5
7 5
I = 1 m A
V
= 5 V
1 5 0
1 0 0
0
F
C E
Collector-Emitter Voltage VCE (V)
Ambient Temperature Ta (℃)
Fig.8 Collector-Emitter Saturation Voltage
vs. Ambient Temperature
Fig.9 Collector-Emitter Saturation
Voltage vs. Forward Current
0
-55
0
50
25
75
115
Ic=1m A
0.02
0.04
0.06
0.10
0.08
0.12
0.16
0.14
I =20m A
F
1 5
1 2
9
7
5
3
1
0
0
1
2
4
3
5
6
I c = 5 m A
I c = 7 m A
I c = 1 m A
I c = 3 m A
I c = 0 . 5 m A
T a = 2 5 C
Ambient Temperature Ta (℃)
Forward Current IF (mA)
Fig.10 Response Time (Rise)
vs. Load Resistance
Fig.11 Response Time (Fall)
vs. Load Resistance
5
2
1
0 .2
0 .1
0 .5
0 .0 3
C
T a = 2 5 °
2
0 .5
0 .1
0 .2
1
1 0
5
2 0
tr
V
= 2V
Ic = 2 m A
1 0 0
5 0
1 0
C E
1 0
5
2
1
0 .5
0 .2
0 .0 3
0 .1
C
T a = 2 5 °
2
0 .1
0 .2
1
0 .5
5
2 0
1 0
1 0 0
5 0
Ic = 2 m A
V
= 2 V
tf
C E
Load Resistance RL (KΩ)
Load Resistance RL (KΩ)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com