công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LF9437 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - MTRONPTI

tên linh kiện LF9437
Giải thích chi tiết về linh kiện  Specification for a Proposed SMD LC Filter
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MTRONPTI [MTRONPTI]
Trang chủ  http://www.mtronpti.com
Logo MTRONPTI - MTRONPTI

LF9437 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - MTRONPTI

  LF9437 Datasheet HTML 1Page - MTRONPTI LF9437 Datasheet HTML 2Page - MTRONPTI  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Specification for a Proposed SMD LC Filter
MtronPTI P/N: LF9437
Page 1 of 2
The information contained herein is proprietary to MtronPTI and is submitted in confidence.
This information may not be copied or divulged without the express written permission of MtronPTI
I. General & Electrical Requirements
1.
Center Frequency (FON): 93.75MHz
2.
Passband @ 2dB: FON ±15MHz minimum
3.
Insertion Loss (@ peak of transmission within the 2dB Passband): < 2.0dB
4.
Passband Ripple (peak-valley, excluding the 2dB band edge roll-off): ≤ 0.5dB
5.
VSWR: 1.5:1 maximum
6.
Rejection (Relative to Insertion Loss):
DC to 62.5MHz: 70dB minimum
125MHz to 620MHz: 70dB minimum
7.
ZIN/ZOUT: 50Ω nominal
II. Environmental & Physical Requirements:
1.
Temperature Range
Operating: -45C to +85C
Storage: -50C to +90C
2.
Solderability: Per EIAJ-STD-002
3.
Package (see Figure 1):
Size: 1.500” (L) x 0.400” (W) x 0.250” (H)
Type: SMD (Ref. Figure 1)
Figure 1: Proposed Outline Drawing


Số phần tương tự - LF9437

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MTRONPTI
LF9438 MTRONPTI-LF9438 Datasheet
231Kb / 2P
Specification for a 200-Watt Lowpass SMD LC Filter
More results

Mô tả tương tự - LF9437

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MTRONPTI
9414R MTRONPTI-9414R Datasheet
259Kb / 2P
Specification for a Bandpass LC Filter
LF9248 MTRONPTI-LF9248 Datasheet
163Kb / 2P
Specification for an SMD LC Filter
LF9288 MTRONPTI-LF9288 Datasheet
357Kb / 1P
SPECIFICATION FOR A SMD BANDPASS LC FILTER
LF9395 MTRONPTI-LF9395 Datasheet
196Kb / 2P
Specification for an SMD LC Filter
LF9415 MTRONPTI-LF9415 Datasheet
209Kb / 2P
Specification for a Bandpass LC Filter
LF9422 MTRONPTI-LF9422 Datasheet
298Kb / 2P
Specification for a LC Filter Diplexer Filter
LF9438 MTRONPTI-LF9438 Datasheet
231Kb / 2P
Specification for a 200-Watt Lowpass SMD LC Filter
LFS9182 MTRONPTI-LFS9182 Datasheet
465Kb / 2P
Specification for an SMD LC Filter
XF8572-002 MTRONPTI-XF8572-002 Datasheet
452Kb / 2P
Proposed Specification for a Crystal Filter
XF9357 MTRONPTI-XF9357 Datasheet
249Kb / 2P
Proposed Specification for a Crystal Filter
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com