công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PLM-40 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

tên linh kiện PLM-40
Giải thích chi tiết về linh kiện  230VAC ONLY OR FULL RANGE(UP TO 295VAC)
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MEANWELL [Mean Well Enterprises Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.meanwell.com
Logo MEANWELL - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

PLM-40 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

  PLM-40 Datasheet HTML 1Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. PLM-40 Datasheet HTML 2Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. PLM-40 Datasheet HTML 3Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. PLM-40 Datasheet HTML 4Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
40W Single Output LED Power Supply
PLM-40 series
File Name:PLM-40-SPEC 2016-12-07
Block Diagram
AMBIENT TEMPERATURE (
)
Derating Curve
Derating Curve
Static Characteristics
INPUT VOLTAGE (V)
(HORIZONTAL)
110
120
125
135
145
155
165
175
180
200
230
295
100
90
80
70
60
50
40
-25
-5
0
15
30
20
40
60
80
100
-25
-5
0
15
30
40
50
20
40
60
80
100
-30
60
180
185
190
195
200
205
210
220
230
240
295
215
(Blank type)
(E type)
Mechanical Specification
Case No.PLM-40
Unit:mm
NOTE: The input and output lines for using
0.5-1.5mm . Fixed bar has 1.5mm , 2.0mm , 2.5mm , 3.0mm four grooves,
2
you can choose according to the actual use of wire diameter.
1
2
2
1
Terminal Pin No. Assignment (TB1) :
SWITCHLAB DG235-7.5-2P(GRAY)
Terminal Pin No. Assignment (TB2) :
SWITCHLAB DG235-7.5-2P(BLUE)
Pin No.
Pin No.
11
22
Assignment
Assignment
AC/N
+V
AC/L
-V
TB1
TB2
175
4.5
4.5
96
Tcase
※ T case: Max. Case Temperature.
PWM & PFC
O.L.P.
EMI FILTER
RECTIFIERS
FILTER
&
RECTIFIERS
+V
-V
I/P
CONTROL
&
POWER
SWITCHING



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com