công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KAQV412ATR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - COSMO Electronics Corporation

tên linh kiện KAQV412ATR
Giải thích chi tiết về linh kiện  6PIN 60V N.C. TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

KAQV412ATR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - COSMO Electronics Corporation

Back Button KAQV412ATR Datasheet HTML 3Page - COSMO  Electronics Corporation KAQV412ATR Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation KAQV412ATR Datasheet HTML 5Page - COSMO  Electronics Corporation KAQV412ATR Datasheet HTML 6Page - COSMO  Electronics Corporation KAQV412ATR Datasheet HTML 7Page - COSMO  Electronics Corporation KAQV412ATR Datasheet HTML 8Page - COSMO  Electronics Corporation KAQV412ATR Datasheet HTML 9Page - COSMO  Electronics Corporation KAQV412ATR Datasheet HTML 10Page - COSMO  Electronics Corporation KAQV412ATR Datasheet HTML 11Page - COSMO  Electronics Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
Cosmo Electronics Corp.
Document No. 69M11001.3
- 7 -
http://www.cosmo-ic.com
cosmo
KAQV412 Series
6PIN 60V N.C. TYPE
SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
 Using Methods
Examples of resistance value to control LED forward current (IF=5mA)
E
R
1
2
6
5
3
4
E
R
3.3V
Approx. 330 Ω
5V
Approx. 640 Ω
12V
Approx. 1.9K Ω
15V
Approx. 2.5K Ω
24V
Approx. 4.1K Ω
1.
LED forward current must be more than 5mA,at E min.
2.
LED forward current must be less than 50mA,at E max.
Emax.
Emin.
Regulate the spike voltage generated on the inductive load as follows:
R-C Snubber
Load
Load
4
3
2
1
5
6
4
3
2
5
1
6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com