công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV3401 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLV3401
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAMILY OF NANOPOWER OPEN DRAIN OUTPUT COMPARATORS
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLV3401 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button TLV3401 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLV3401 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLV3401 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLV3401 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLV3401 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLV3401 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLV3401 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TLV3401 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TLV3401 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
TLV3401, TLV3402, TLV3404
FAMILY OF NANOPOWER OPEN DRAIN OUTPUT COMPARATORS
SLCS135A – AUGUST 2000 – REVISED NOVEMBER 2000
7
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 9
t – Time –
µs
LOW-TO-HIGH LEVEL OUTPUT
RESPONSE FOR VARIOUS
INPUT OVERDRIVES
1
2
0
0.05
0.1
5
10 mV
50 mV
2 mV
0
0
50
100
150
200
250
300
3
4
VCC = 5 V
CL = 10 pF
RP = 1 MΩ (Pullup to VCC)
TA = 25°C
Figure 10
0
0.05
0.1
t – Time –
µs
LOW-TO-HIGH LEVEL OUTPUT
RESPONSE FOR VARIOUS
INPUT OVERDRIVES
VCC = 15 V
CL = 10 pF
10 mV
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
50
100
150
200
250
300
50 mV
2 mV
VCC = 15 V
CL = 10 pF
RP = 1 MΩ (Pullup to VCC)
TA = 25°C
Figure 11
t – Time –
µs
HIGH-TO-LOW LEVEL OUTPUT
RESPONSE FOR VARIOUS
INPUT OVERDRIVES
1
1.5
2
2.5
0
0.05
0.1
3
10 mV
2 mV
0.5
0
0
50
100 150 200 250 300 350 400
VCC = 2.7 V
CL = 10 pF
RP = 1 MΩ (Pullup to VCC)
TA = 25°C
50 mV
Figure 12
0
0.05
0.1
t – Time –
µs
HIGH-TO-LOW LEVEL OUTPUT
RESPONSE FOR VARIOUS
INPUT OVERDRIVES
10 mV
50 mV
2 mV
0
1
2
3
4
5
6
0
50
100 150 200 250 300 350 400
–1
VCC = 5 V
CL = 10 pF
RP = 1 MΩ (Pullup to VCC)
TA = 25°C
Figure 13
t – Time –
µs
HIGH-TO-LOW LEVEL OUTPUT
RESPONSE FOR VARIOUS
INPUT OVERDRIVES
0
0.05
0.1
10 mV
50 mV
2 mV
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
50
100 150 200 250 300 350 400
VCC = 15 V
CL = 10 pF
RP = 1 MΩ (Pullup to VCC)
TA = 25°C
Figure 14
4
0
24
6
10
13
15
VCC – Supply Voltage – V
OUTPUT FALL TIME
vs
SUPPLY VOLTAGE
VID= 1 V to –1 V
Rp = 1 MΩ (Pullup to VCC)
Input Fall Time = 500 ns
TA = 25°C
CL = 50 pF
CL = 10 pF
35
9
12
14
1
2
3
5
6
7
8
78
11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com