công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KTLP166JTLD bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - COSMO Electronics Corporation

tên linh kiện KTLP166JTLD
Giải thích chi tiết về linh kiện  4PIN MINI-FLAT ZERO-CROSS TRIAC DRIVER PHOTOCOUPLER
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

KTLP166JTLD bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - COSMO Electronics Corporation

  KTLP166JTLD Datasheet HTML 1Page - COSMO  Electronics Corporation KTLP166JTLD Datasheet HTML 2Page - COSMO  Electronics Corporation KTLP166JTLD Datasheet HTML 3Page - COSMO  Electronics Corporation KTLP166JTLD Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation KTLP166JTLD Datasheet HTML 5Page - COSMO  Electronics Corporation KTLP166JTLD Datasheet HTML 6Page - COSMO  Electronics Corporation KTLP166JTLD Datasheet HTML 7Page - COSMO  Electronics Corporation KTLP166JTLD Datasheet HTML 8Page - COSMO  Electronics Corporation KTLP166JTLD Datasheet HTML 9Page - COSMO  Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
Cosmo Electronics Corp.
Document No. 69P44003.2
- 5 -
http://www.cosmo-ic.com
cosmo
KTLP166J Series
4PIN MINI-FLAT ZERO-CROSS
TRIAC DRIVER PHOTOCOUPLER
Fig.7 On-state Characteristics
Fig.8 Inhibit Voltage
vs. Ambient Temperature
-3
-400
-2
-1
0
1
2
3
-300
-200
-100
0
+100
+200
+300
+400
O utput pulse w idth 80us
IF= 30m A , f=60H z, Ta=25°C
-40
-20
0
20
40
60
80
100 115
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
On-state Voltage (V)
Ambient Temperature Ta (℃)
Fig.9 Leakage with LED off
Fig.10 IDRM2 ,Leakage in Inhibited
vs. Ambient Temperature
State vs. Ambient Temperature
1
-40
-20
0
20
40
60
80
100 115
10
100
1000
-4 0
-2 0
0
2 0
4 0
6 0
8 0
1 0 0 1 1 5
0 .6
0 .7
0 .8
0 .9
1 .0
1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1 .5
IFT = R a te d IF T
Ambient Temperature Ta (
)
℃
Ambient Temperature Ta (℃)
Fig.11 Trigger Current
vs. Ambient Temperature
-4 0
-2 0
0
2 0
4 0
6 0
8 0
1 0 0 1 1 5
0 .3
0 .4
0 .5
0 .6
0 .7
0 .8
0 .9
1 .0
1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1 .5
1 .6
N o rm a liz e d to T a = 25 °C
Ambient Temperature Ta (℃)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com