công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSK5805RH bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - M.S. Kennedy Corporation

tên linh kiện MSK5805RH
Giải thích chi tiết về linh kiện  RAD HARD ULTRA LOW DROPOUT ADJUSTABLE POSITIVE LINEAR REGULATOR
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MSK [M.S. Kennedy Corporation]
Trang chủ  http://www.mskennedy.com
Logo MSK - M.S. Kennedy Corporation

MSK5805RH bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - M.S. Kennedy Corporation

Back Button MSK5805RH Datasheet HTML 2Page - M.S. Kennedy Corporation MSK5805RH Datasheet HTML 3Page - M.S. Kennedy Corporation MSK5805RH Datasheet HTML 4Page - M.S. Kennedy Corporation MSK5805RH Datasheet HTML 5Page - M.S. Kennedy Corporation MSK5805RH Datasheet HTML 6Page - M.S. Kennedy Corporation MSK5805RH Datasheet HTML 7Page - M.S. Kennedy Corporation MSK5805RH Datasheet HTML 8Page - M.S. Kennedy Corporation MSK5805RH Datasheet HTML 9Page - M.S. Kennedy Corporation MSK5805RH Datasheet HTML 10Page - M.S. Kennedy Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
6
TYPICAL PERFORMANCE CURVES CONT'D
0
0.5
1
1.5
2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
VIN - VOUT (V)
SOA OUTPUT CURRENT
VS. VOLTAGE DROP
125°C
100°C
75°C
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
INPUT VOLTAGE (V)
CURRENT LIMIT VS INPUT VOLTAGE
1.5V
2.5V
3.3V
RADJ = 0Ω
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
LOAD CURRENT (A)
DROPOUT VOLTAGE VS LOAD CURRENT
1.5V
2.5V
RADJ = 0Ω
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
INPUT VOLTAGE (V)
SATURATED DRIVE CURRENT
vs. INPUT VOLTAGE
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1
10
100
1000
RADJ (Ω)
CURRENT LIMIT VS RADJ
1.5VOUT, 2.5VIN
2.5VOUT, 3.3VIN
3.3VOUT, 5.0VIN
8548-111 Rev. F 5/15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com