công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC4617R bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

tên linh kiện 2SC4617R
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Transistors NPN Silicon
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YEASHIN [Yea Shin Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.yeashin.com
Logo YEASHIN - Yea Shin Technology Co., Ltd

2SC4617R bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

  2SC4617R Datasheet HTML 1Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 2SC4617R Datasheet HTML 2Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 2SC4617R Datasheet HTML 3Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 2SC4617R Datasheet HTML 4Page - Yea Shin Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
DATA SHEET
SEMICONDUCTOR
http://www.yeashin.com
1
REV.02 20120703
2SC4617Q-R-S
1
BASE
COLLECTOR
3
General Purpose Transistors
NPN Silicon
2
EMITTER
!
!
!
!
Absolute maximum ratings (Ta=25
°C)
Collector-base voltage
Collector-emitter voltage
Emitter-base voltage
Collector current
Collector power
dissipation
Junction temperature
Storage temperature
Parameter
VCBO
VCEO
VEBO
IC
PC
Tj
Tstg
60
V
V
V
A
˚C
˚C
50
7
0.15
W
0.15
150
−55~+150
Symbol
Limits
Unit
!
!
!
!
Electrical characteristics (Ta=25
°C)
Collector-base breakdown voltage
Collector-emitter breakdown voltage
Emitter-base breakdown voltage
Collector cutoff current
Emitter cutoff current
DC current transfer ratio
Collector-emitter saturation voltage
Transition frequency
Output capacitance
Parameter
Symbol
BVCBO
BVCEO
BVEBO
ICBO
IEBO
hFE
VCE(sat)
fT
Cob
Min.
60
50
7
−
−
120
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
180
2.0
−
−
−
0.1
0.1
560
0.5
−
3.5
VIC
=50µA
IC
=1µA
IE
=50µA
VCB
=60V
VEB
=7V
VCE
=6V, IC=1mA
IC/IB
=50mA/5mA
VCE
=12V, IE=2mA, f=30MHz
VCB
=12V, IE=0A, f=1MHz
V
V
µA
µA
−
V
MHz
pF
Typ.
Max.
Unit
Conditions
hFE values are classified as follows:
Item
Q
R
S
hFE
120~270
180~390
270~560
!
!
!
!Device marking
!
!
!
!
2SC4617Q=BQ 2SC4617R=BR
2SC4617S=BS
SC-89
1
2
3
H


Số phần tương tự - 2SC4617R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weitron Technology
2SC4617R WEITRON-2SC4617R Datasheet
240Kb / 5P
NPN General Purpose Transistors
logo
SHIKUES Electronics
2SC4617R SKTECHNOLGY-2SC4617R Datasheet
675Kb / 3P
Plastic-Encapsulate Transistors
logo
AiT Semiconductor Inc.
2SC4617R AITSEMI-2SC4617R Datasheet
540Kb / 6P
GENERAL PURPOSE TRANSISTORS NPN SILICON
REV1.0
More results

Mô tả tương tự - 2SC4617R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
BC817-16LT1 LRC-BC817-16LT1 Datasheet
51Kb / 2P
General Purpose Transistors(NPN Silicon)
BC847BRLT1 LRC-BC847BRLT1 Datasheet
117Kb / 3P
General Purpose Transistors(NPN Silicon)
BCW65ALT1 LRC-BCW65ALT1 Datasheet
52Kb / 2P
General Purpose Transistors(NPN Silicon)
BCX70GLT1 LRC-BCX70GLT1 Datasheet
318Kb / 6P
General Purpose Transistors(NPN Silicon)
L2SC2412KQMT1G LRC-L2SC2412KQMT1G Datasheet
147Kb / 4P
General Purpose Transistors NPN Silicon
LBC846ALT1G LRC-LBC846ALT1G_11 Datasheet
573Kb / 13P
General Purpose Transistors NPN Silicon
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LBC848BWT1G LEIDITECH-LBC848BWT1G Datasheet
1,012Kb / 9P
General Purpose Transistors NPN Silicon
LH8050PLTIG LEIDITECH-LH8050PLTIG Datasheet
482Kb / 4P
General Purpose Transistors NPN Silicon
LMBT2222AL LEIDITECH-LMBT2222AL Datasheet
906Kb / 6P
General Purpose Transistors NPN Silicon
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBT6427 AITSEMI-MBT6427 Datasheet
945Kb / 8P
GENERAL PURPOSE TRANSISTORS NPN SILICON
REV1.0
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com