công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7140LA55PFGB8 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện 7140LA55PFGB8
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH SPEED 1K X 8 DUAL-PORT STATIC SRAM
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

7140LA55PFGB8 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Integrated Device Technology

Back Button 7140LA55PFGB8 Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology 7140LA55PFGB8 Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology 7140LA55PFGB8 Datasheet HTML 7Page - Integrated Device Technology 7140LA55PFGB8 Datasheet HTML 8Page - Integrated Device Technology 7140LA55PFGB8 Datasheet HTML 9Page - Integrated Device Technology 7140LA55PFGB8 Datasheet HTML 10Page - Integrated Device Technology 7140LA55PFGB8 Datasheet HTML 11Page - Integrated Device Technology 7140LA55PFGB8 Datasheet HTML 12Page - Integrated Device Technology 7140LA55PFGB8 Datasheet HTML 13Page - Integrated Device Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 21 page
background image
9
IDT7130SA/LA and IDT7140SA/LA
High-Speed 1K x 8 Dual-Port Static SRAM
Military, Industrial and Commercial Temperature Ranges
5V
1250
Ω
*100pF for 55 and 100ns versions
30pF*
775
Ω
DATAOUT
5V
1250
Ω
775
Ω
5pF*
DATAOUT
2689 drw 07
5V
270
Ω
30pF*
BUSY or INT
*100pF for 55 and 100ns versions
AC Test Conditions
Figure 3. BUSY and INT
AC Output Test Load
Figure 1. Output Test Load
Figure 2. Output Test Load
(for tHZ, tLZ, tWZ, and tOW)
* including scope and jig
Input Pulse Levels
Input Rise/Fall Times
Input Timing Reference Levels
Output Reference Levels
Output Load
GND to 3.0V
5ns
1.5V
1.5V
Figures 1,2 and 3
2689 tbl 08



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com