| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DIP20 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DIP20 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 2 page ![]() Thermal Data DIP 20 2/2 1) 2) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 60 80 100 120 dissipated power ( Watt ) Rth(j-a) (ºC/W) floating in air mounted on board copper frame thickness = 0.25 mm die pad = 125 x 160 sq.mils die size = 10.000 sq.mils 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1,000 1 2 3 5 10 20 30 50 100 Time or pulse width ( s ) Transient Thermal Resistance (ºC/W) on die dissipating area = 2000 sq.mils mounted on board pd = 2 Watt copper frame thickness = 0.25 mm die pad = 110 x 120 sq.mils |