công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MGA-622P8 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện MGA-622P8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low noise figure
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

MGA-622P8 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  MGA-622P8 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED MGA-622P8 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED MGA-622P8 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED MGA-622P8 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED MGA-622P8 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED MGA-622P8 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED MGA-622P8 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED MGA-622P8 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED MGA-622P8 Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
Avago Technologies
- 2 -
MGA-622P8
Data Sheet
Pin Configuration and Package Marking
Pin Configuration and Package Marking
NOTE
Package marking provides orientation and identification
"22" = Device code
"X" = Month code
Absolute Maximum Rating (see Note) TA= 25°C
NOTE
Operation of this device in excess of any of these limits may cause permanent damage.
Thermal Resistance
Pin1 - Vbias
Pin5 - PwrDwn
Pin2 - RFinput
Pin6 - Not Used
Pin3 - Not Used
Pin7 - RFoutput/Vdd
Pin4 - Not Used
Pin8 - Not Used
Center tab - Ground
Symbol
Parameter
Units
Absolute Maximum
Vdd
Device Voltage, RF output to ground
V
5.5
Vbias
Drain Current
mA
90
Pin,max
CW RF Input Power (Vdd=4V, Id=60mA)
dBm
+20
Pdiss
Total Power Dissipationa
a.
Power dissipation with device turned on. Derate at 21.8mW/°C for TB>139°C.
W0.5
Tj
Junction Temperature
°C
150
TSTG
Storage Temperature
°C
–65 to 150
Tamb
Ambient Temperature
°C
–40 to 85
Thermal Resistancea
a.
Thermal resistance measured using
Infra-Red Measurement Technique.
(Vdd = 4.0V, Idd =60mA),
jc = 45°C/W
22X



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com